データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT648 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT648
部品情報  Octal bus transceiver/register; 3-state; inverting
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT648 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT648 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HCT648 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
December 1990
10
Philips Semiconductors
Product specification
Octal bus transceiver/register; 3-state;
inverting
74HC/HCT648
Fig.9 Waveforms showing the input OE to output An, Bn 3-state enable and disable times.
(1)
HC : VM = 50%; VI = GND to VCC.
HCT: VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V.
Fig.10 Waveforms showing the input DIR to output An, Bn 3-state enable and disable times.
(1)
HC : VM = 50%; VI = GND to VCC.
HCT: VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V.


同様の部品番号 - 74HCT648

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HCT640 PHILIPS-74HCT640 Datasheet
47Kb / 6P
   Octal bus transceiver; 3-state; inverting
March 1988
74HCT640D PHILIPS-74HCT640D Datasheet
47Kb / 6P
   Octal bus transceiver; 3-state; inverting
March 1988
74HCT640DB PHILIPS-74HCT640DB Datasheet
47Kb / 6P
   Octal bus transceiver; 3-state; inverting
March 1988
74HCT640N PHILIPS-74HCT640N Datasheet
47Kb / 6P
   Octal bus transceiver; 3-state; inverting
March 1988
74HCT640PW PHILIPS-74HCT640PW Datasheet
47Kb / 6P
   Octal bus transceiver; 3-state; inverting
March 1988
More results

同様の説明 - 74HCT648

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT648 PHILIPS-74ABT648 Datasheet
120Kb / 14P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1998 Jun 08
74ABT651 PHILIPS-74ABT651 Datasheet
88Kb / 7P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1995 Sep 06
74HC640 PHILIPS-74HC640 Datasheet
47Kb / 6P
   Octal bus transceiver; 3-state; inverting
March 1988
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74LV640 IKSEMICON-IN74LV640 Datasheet
257Kb / 5P
   Octal 3-State Inverting Bus Transceiver
logo
Integral Corp.
IN74LV640 INTEGRAL-IN74LV640 Datasheet
44Kb / 5P
   Octal 3-State Inverting Bus Transceiver
IN74LV620 INTEGRAL-IN74LV620 Datasheet
135Kb / 5P
   OCTAL 3-STATE INVERTING BUS TRANSCEIVER
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74LV620 IKSEMICON-IN74LV620 Datasheet
249Kb / 6P
   OCTAL 3-STATE INVERTING BUS TRANSCEIVER
logo
NXP Semiconductors
74F640 PHILIPS-74F640 Datasheet
85Kb / 11P
   Octal bus transceiver, inverting 3-State
1989 Nov 27
logo
Integral Corp.
IN74AC640 INTEGRAL-IN74AC640 Datasheet
197Kb / 5P
   Octal 3-State Inverting Bus Transceiver
logo
NXP Semiconductors
74ABT652A NXP-74ABT652A Datasheet
113Kb / 19P
   Octal transceiver/register; non-inverting; 3-state
Rev. 02-12 March 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com