データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

540R2GBC-CA データシート(PDF) 8 Page - HB Electronic Components

部品番号 540R2GBC-CA
部品情報  5.0 mm DIA LED LAMP
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HB [HB Electronic Components]
ホームページ  http://www.hebeiltd.com.cn
Logo HB - HB Electronic Components

540R2GBC-CA データシート(HTML) 8 Page - HB Electronic Components

  540R2GBC-CA Datasheet HTML 1Page - HB Electronic Components 540R2GBC-CA Datasheet HTML 2Page - HB Electronic Components 540R2GBC-CA Datasheet HTML 3Page - HB Electronic Components 540R2GBC-CA Datasheet HTML 4Page - HB Electronic Components 540R2GBC-CA Datasheet HTML 5Page - HB Electronic Components 540R2GBC-CA Datasheet HTML 6Page - HB Electronic Components 540R2GBC-CA Datasheet HTML 7Page - HB Electronic Components 540R2GBC-CA Datasheet HTML 8Page - HB Electronic Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
5.0 mm DIA LED LAMP
540R2GBC-CA
REV:A / 0
Experiment Item:
Test Condition
Item
Lamp & IR
Reference Standard
OPERATION LIFE
Ta: 25±5℃
IF= 20mA RH:<=60%RH
DYNAMIC:100mA 1ms 1/10 duty
STATIC STATE: IF=20mA
TEST TIME:
168HRS(-24HRS,+24HRS)
500HRS(-24HRS,+24HRS)
1000HRS(-24HRS,+72HRS)
MIL-STD-750:1026
MIL-STD-883:1005
JIS C 7021:B-1
HIGH
TEMPERATURE
HIGH HUMIDITY
STORAGE
Ta: 65℃±5℃
RH: 90〜95%RH
TEST TIME:240HRS±2HRS
MIL-STD-202:103B
JIS C 7021 :B-1
TEMPERATURE
CYCLING
105℃〜25℃〜-55℃〜25℃
30min 5min
30min 5min
10CYCLES
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-750:1051
MIL-STD-883:1010
JIS C 7021 :A-4
THERMAL SHOCK
105℃±5℃〜-55℃±5℃
10min
10min
10CYCLES
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-750:1051
MIL-SYD-883:1011
SOLDER
RESISTANCE
T,sol:260℃±5℃
DWELL TIME:10±lsec
MIL-STD-202:210A
MIL-STD-750-2031
JIS C 7021:A-1
SOLDERABILITY
T,sol:230℃±5℃
DWELL TIME:5±lsec
MIL-STD-202:208D
MIL-STD-750:2026
MIL-STD-883:2003
JIS C 7021 :A-2
DRAWING NO. : DS-35-04-0636
DATE : 200
5-10-19
Page :
8


同様の部品番号 - 540R2GBC-CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
HB Electronic Component...
540R2GBC-CC HB-540R2GBC-CC Datasheet
368Kb / 8P
   5.0 mm DIA LED LAMP
More results

同様の説明 - 540R2GBC-CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
HB Electronic Component...
520PG2C-F2 HB-520PG2C-F2 Datasheet
327Kb / 11P
   5.0 mm DIA LED LAMP
599R2GBC-CC HB-599R2GBC-CC Datasheet
395Kb / 8P
   5.0 mm DIA LED LAMP
520CG6C-F2 HB-520CG6C-F2 Datasheet
334Kb / 9P
   5.0 mm DIA LED LAMP
560JY8C HB-560JY8C Datasheet
412Kb / 8P
   5.0 mm DIA LED LAMP
560PR2C HB-560PR2C Datasheet
318Kb / 8P
   5.0 mm DIA LED LAMP
520PG0C HB-520PG0C Datasheet
223Kb / 3P
   5.0 mm DIA LED LAMP
540R2GBC-CC HB-540R2GBC-CC Datasheet
368Kb / 8P
   5.0 mm DIA LED LAMP
560MY8C HB-560MY8C Datasheet
557Kb / 8P
   5.0 mm DIA LED LAMP
520LB7C-F2 HB-520LB7C-F2 Datasheet
328Kb / 11P
   5.0 mm DIA LED LAMP
520HR3C-F2 HB-520HR3C-F2 Datasheet
328Kb / 8P
   5.0 mm DIA LED LAMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com