データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3252N データシート(PDF) 11 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3252N
部品情報  All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3252N データシート(HTML) 11 Page - Sony Corporation

Back Button CXA3252N Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation CXA3252N Datasheet HTML 15Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 32 page
background image
–11–
CXA3252N
Electrical Characteristics Measurement Circuit (I2C bus control)
31
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CXA3252N
SCL
SDA
ADSW
+5V
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
1
5
6
1n
2.2µ
2k
4.5t
4.5t
56p 56p
100
1n
1n
1n
VHF IN
UHF IN
100p
1n
XTAL
4MHz
IFOUT
+5V
+30V
3.3µ
1n
2p
7p
6p
6p
56p
56p
1p
1T363
1T363
0.5p 0.5p
47k
47k
2.6
φ
2.5t
3.2
φ
2.5t
20
16p
47k
1n
150p
1T362
1T363
47k
47k
47k
47k
3.2
φ
5.5t
6.8k 0.047µ
8200p
100p
33p
22k
0.75p
1n
51
47k
1n
51
1.2k
16
200
200
240
240
32
200
240
240
12p
12p
8
7
Unmarked Ls are air coils with a wire diameter of 0.5 mm.


同様の部品番号 - CXA3252N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3250AN SONY-CXA3250AN Datasheet
415Kb / 36P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3250N SONY-CXA3250N Datasheet
384Kb / 35P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3256R SONY-CXA3256R Datasheet
331Kb / 23P
   8-bit 120MSPS Flash A/D Converter
More results

同様の説明 - CXA3252N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3085AN SONY-CXA3085AN Datasheet
325Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3235 SONY-CXA3235 Datasheet
313Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3250AN SONY-CXA3250AN Datasheet
415Kb / 36P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3135AN SONY-CXA3135AN Datasheet
319Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3185 SONY-CXA3185 Datasheet
318Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3205N SONY-CXA3205N Datasheet
320Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3250N SONY-CXA3250N Datasheet
384Kb / 35P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3555N SONY-CXA3555N Datasheet
225Kb / 28P
   All Band Tuner IC with On-chip PLL
CXA3627ER SONY-CXA3627ER Datasheet
42Kb / 27P
   All Band Tuner IC with On-chip PLL
CXA3627N SONY-CXA3627N Datasheet
231Kb / 28P
   All Band Tuner IC with On-chip PLL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com