データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145443BP データシート(PDF) 10 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC145443BP
部品情報  SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145443BP データシート(HTML) 10 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145443BP Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145443BP Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MC145442B
•MC145443B
MOTOROLA
10
20
6
9
19
10
1
17
15
16
DTMF
INPUT
20 k
RTx
600
+
10
TIP
RING
*
0.1
µF
4
19
10
18
CDT
VAG
FB
Exl
RxA1
TxA
RxA2
DSI
TLA
VDD
MC145442B/3B
GND
CDA
MODE
LB
SQT
RxD
TxD
CD
Xin
Xout
8
7
12
3.58
MHz
11
15
13
8
2
3
7
6
8
7
9
24
+5 V
Rx3
Rx2
Tx1
Rx1
Tx2
GND
STBY
TxEN
DI1
DI2
DO1
VCC
MC145407
EIA–232–D
DB–25
CONNECTOR
0.1
µF
VDD
10
µF
0.1
µF
0.1
µF
CCDT
0.1
µF
CFB
RDSI
CDSI
RTLA
CCDA
0.1
µF
10 k
VDD
VSS
10 k
10 k
0.1
µF
0.1
µF
20
C1+
C1–
18
C1+
C1–
1
3
0.1
µF
17
MMBZ15VDLT1 X 3
* Line Protection Circuit.
Figure 7. Typical MC145442B/MC145443B Applications Circuit


同様の部品番号 - MC145443BP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145443BP LANSDALE-MC145443BP Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
MC145443BP LANSDALE-MC145443BP Datasheet
395Kb / 11P
   Single?밅hip 300?밄aud Modem
More results

同様の説明 - MC145443BP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145444 MOTOROLA-MC145444 Datasheet
165Kb / 12P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145442 LANSDALE-ML145442 Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
Motorola, Inc
MC145442 MOTOROLA-MC145442 Datasheet
227Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
logo
National Semiconductor ...
MM74HC943 NSC-MM74HC943 Datasheet
153Kb / 8P
   300 Baud Modem
logo
Motorola, Inc
MC145446A MOTOROLA-MC145446A Datasheet
267Kb / 14P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM WITH DTMF TRANSCEIVER
logo
National Semiconductor ...
74VHC943 NSC-74VHC943 Datasheet
179Kb / 12P
   300 Baud Modem (5V Supply)
logo
CML Microcircuits
FX409 CMLMICRO-FX409 Datasheet
289Kb / 6P
   1200 BAUD FFSK MODEM
logo
OKI electronic componet...
MSM6926 OKI-MSM6926 Datasheet
183Kb / 25P
   300 bps Single Chip FSK MODEM
logo
TDK Electronics
TSC73M223 TDK-TSC73M223 Datasheet
45Kb / 6P
   1200 Baud FSK Modem
logo
CML Microcircuits
FX419 CMLMICRO-FX419 Datasheet
367Kb / 7P
   1200 BAUD FFSK MODEM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com