データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145404DW データシート(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC145404DW
部品情報  DRIVER / RECEIVERS
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145404DW データシート(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC145404DW Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145404DW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
MC145403
•MC145404•MC145405•MC145408
MOTOROLA
2
MC145403
3 DRIVERS/5 RECEIVERS
R
R
D
D
R
D
VDD
Rx1
Tx1
Rx2
Rx3
Tx2
Rx4
Rx5
Tx3
VSS
VCC
DO1
DI1
DO2
DO3
DI2
DO4
DO5
DI3
GND
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PIN ASSIGNMENTS
(DIP, SOG, AND SSOP)
MC145404
4 DRIVERS/4 RECEIVERS
R
R
R
D
D
R
D
D
VDD
Rx1
Tx1
Rx2
Tx2
Rx3
Tx3
Rx4
Tx4
VSS
VCC
DO1
DI1
DO2
DI3
DO3
DI3
DO4
DI4
GND
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MC145405
5 DRIVERS/3 RECEIVERS
R
D
D
R
D
D
VDD
Rx1
Tx1
Tx2
Rx2
Tx3
Tx4
Rx3
Tx5
VSS
VCC
DO1
DI1
DI2
DO2
DI3
DI4
DO3
DI5
GND
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
VDD
Rx1
Tx1
Rx2
Tx2
Rx3
Tx3
Rx4
Tx4
Rx5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DI1
DO2
DI2
DO3
DI3
DO4
DI4
DO5
DI5
GND
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
24
23
11
12
VCC
DO1
VSS
Tx5
MC145408
5 DRIVERS/5 RECEIVERS
R
R
R
D
FUNCTIONAL DIAGRAM
ESD
PROTECTION
+
DO
Rx
5.4 k
15 k
VDD
VSS
VCC
Tx
300
+
LEVEL
SHIFT
1.0 V
1.8 V
VCC
DI
1.4 V
VCC
VSS
RECEIVER
DRIVER
VDD
+


同様の部品番号 - MC145404DW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145404DW LANSDALE-MC145404DW Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
More results

同様の説明 - MC145404DW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM202 AD-ADM202_15 Datasheet
127Kb / 6P
   CMOS RS-232 Driver/Receivers
REV. A
ADM203 AD-ADM203_15 Datasheet
127Kb / 6P
   CMOS RS-232 Driver/Receivers
REV. A
logo
Texas Instruments
SN65LVDS1_091 TI-SN65LVDS1_091 Datasheet
522Kb / 22P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED DIFFERENTIAL LINE DRIVER/RECEIVERS
SN65LVDS1 TI-SN65LVDS1 Datasheet
282Kb / 18P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED DIFFERENTAIL LINE DRIVER/RECEIVERS
SN65LVDS1 TI-SN65LVDS1_09 Datasheet
473Kb / 21P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED DIFFERENTIAL LINE DRIVER/RECEIVERS
logo
Holt Integrated Circuit...
HI-8599 HOLTIC-HI-8599_12 Datasheet
130Kb / 16P
   ARINC 429 Transmitter with Line Driver and Dual Receivers
HI-8581 HOLTIC-HI-8581_13 Datasheet
128Kb / 15P
   ARINC 429 Transmitter with Line Driver and Dual Receivers
logo
Silicon image
SII1000 SILICONIMAGE-SII1000 Datasheet
106Kb / 2P
   PanelLink Receivers
logo
Unisonic Technologies
UT3243A UTC-UT3243A Datasheet
278Kb / 10P
   DRIVERS/RECEIVERS
UT3223 UTC-UT3223_17 Datasheet
249Kb / 9P
   DRIVERS/RECEIVERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com