データシートサーチシステム |
|
BCP54 データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
BCP54 データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
4 / 8 page 1999 Apr 08 4 Philips Semiconductors Product specification NPN medium power transistors BCP54; BCP55; BCP56 PACKAGE OUTLINE UNIT A1 bp cD E e1 HE Lp Qy w v REFERENCES OUTLINE VERSION EUROPEAN PROJECTION ISSUE DATE IEC JEDEC EIAJ mm 0.10 0.01 1.8 1.5 0.80 0.60 b1 3.1 2.9 0.32 0.22 6.7 6.3 3.7 3.3 2.3 e 4.6 7.3 6.7 1.1 0.7 0.95 0.85 0.1 0.1 0.2 DIMENSIONS (mm are the original dimensions) SOT223 96-11-11 97-02-28 w M bp D b1 e1 e A A1 Lp Q detail X HE E v M A A B B c y 0 2 4 mm scale A X 13 2 4 Plastic surface mounted package; collector pad for good heat transfer; 4 leads SOT223 |
同様の部品番号 - BCP54 |
|
同様の説明 - BCP54 |