データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCY59VIII データシート(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BCY59VIII
部品情報  NPN switching transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BCY59VIII データシート(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BCY59VIII Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BCY59VIII Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BCY59VIII Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BCY59VIII Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BCY59VIII Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BCY59VIII Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BCY59VIII Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BCY59VIII Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
1997 Jun 17
5
Philips Semiconductors
Product specification
NPN switching transistors
BCY58; BCY59
PACKAGE OUTLINE
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
SOT18/13
TO-18
B11/C7 type 3
97-04-18
a
α
k
D
A
L
seating plane
b
D1
0
5
10 mm
scale
Metal-can cylindrical single-ended package; 3 leads
SOT18/13
w
A
M
M
B M
A
1
2
3
j
B
DIMENSIONS (millimetre dimensions are derived from the original inch dimensions)
UNIT
w
mm
5.31
4.74
0.47
0.41
5.45
5.30
4.70
4.55
1.03
0.94
1.1
0.9
15.0
12.7
α
0.40
45
°
Aa
b
D
D1
jk
L
2.54


同様の部品番号 - BCY59VIII

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BCY59 STMICROELECTRONICS-BCY59 Datasheet
99Kb / 6P
   LOW NOISE AUDIO AMPLIFIERS
logo
Siemens Semiconductor G...
BCY59 SIEMENS-BCY59 Datasheet
133Kb / 4P
   npn silicon planar transistors
logo
Micro Electronics
BCY59 MICRO-ELECTRONICS-BCY59 Datasheet
175Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BCY59 SEME-LAB-BCY59 Datasheet
10Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
logo
STMicroelectronics
BCY59 STMICROELECTRONICS-BCY59 Datasheet
997Kb / 6P
   SMALL SIGNAL NPN TRANSISTORxbitm
More results

同様の説明 - BCY59VIII

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PMBT2222 PHILIPS-PMBT2222 Datasheet
46Kb / 8P
   NPN switching transistors
1999 Apr 27
PN2369 PHILIPS-PN2369 Datasheet
45Kb / 8P
   NPN switching transistors
1999 Apr 14
PMBT2222 NXP-PMBT2222 Datasheet
152Kb / 8P
   NPN switching transistors
2004 Jan 22
logo
Nexperia B.V. All right...
BSR13 NEXPERIA-BSR13 Datasheet
376Kb / 9P
   NPN switching transistors
2004 Jan 13
logo
NXP Semiconductors
2N2222 PHILIPS-2N2222 Datasheet
53Kb / 8P
   NPN switching transistors
1997 May 29
BSW66A PHILIPS-BSW66A Datasheet
53Kb / 8P
   NPN switching transistors
1997 May 05
logo
Micro Commercial Compon...
2N2222 MCC-2N2222 Datasheet
238Kb / 3P
   NPN Switching Transistors
2N2222A-BP MCC-2N2222A-BP Datasheet
243Kb / 3P
   NPN Switching Transistors
logo
Comset Semiconductor
2N5681 COMSET-2N5681 Datasheet
79Kb / 3P
   NPN SWITCHING TRANSISTORS
logo
Guangdong Kexin Industr...
BSR17A KEXIN-BSR17A Datasheet
45Kb / 2P
   NPN Switching Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com