データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF1100 データシート(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BF1100
部品情報  Dual-gate MOS-FETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BF1100 データシート(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button BF1100 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors BF1100 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
1995 Apr 25
11
Philips Semiconductors
Product specification
Dual-gate MOS-FETs
BF1100; BF1100R
Fig.27 Cross-modulation test set-up.
For VGG =VDS = 9 V, RG = 180 kΩ.
For VGG =VDS = 12 V, RG = 250 kΩ.
handbook, full pagewidth
DUT
VAGC
C1
4.7 nF
R1
10 k
MGC420
C4
4.7 nF
L1
450 nH
C3
12 pF
R L
50
VGG
VDS
RGEN
50
V I
R2
50
4.7 nF
C2
RG


同様の部品番号 - BF1100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BF1100 NXP-BF1100 Datasheet
311Kb / 15P
   Dual-gate MOS-FETs
Rev. 02-13 November 2007
BF1100R NXP-BF1100R Datasheet
311Kb / 15P
   Dual-gate MOS-FETs
Rev. 02-13 November 2007
BF1100WR PHILIPS-BF1100WR Datasheet
146Kb / 14P
   Dual-gate MOS-FET
1995 Apr 25
BF1100WR NXP-BF1100WR Datasheet
471Kb / 16P
   Dual-gate MOS-FET
1995 Apr 25
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1100WR JMNIC-BF1100WR_15 Datasheet
106Kb / 14P
   Dual-gate MOS-FET
More results

同様の説明 - BF1100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BF908 PHILIPS-BF908 Datasheet
87Kb / 8P
   Dual-gate MOS-FETs
1996 Jul 30
BF908 NXP-BF908 Datasheet
258Kb / 9P
   Dual-gate MOS-FETs
Rev. 03-14 November 2007
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF908-R JMNIC-BF908-R_15 Datasheet
264Kb / 9P
   Dual-gate MOS-FETs
BF1100 JMNIC-BF1100_15 Datasheet
115Kb / 14P
   Dual-gate MOS-FETs
BF1100_2015 JMNIC-BF1100_2015 Datasheet
115Kb / 14P
   Dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF1100 NXP-BF1100 Datasheet
311Kb / 15P
   Dual-gate MOS-FETs
Rev. 02-13 November 2007
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF908-R_2015 JMNIC-BF908-R_2015 Datasheet
264Kb / 9P
   Dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF1102 NXP-BF1102_00 Datasheet
133Kb / 16P
   Dual N-channel dual gate MOS-FETs
2000 Apr 11
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1105_2015 JMNIC-BF1105_2015 Datasheet
125Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
BF1109_2015 JMNIC-BF1109_2015 Datasheet
120Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com