データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF1109WR データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BF1109WR
部品情報  N-channel dual-gate MOS-FETs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BF1109WR データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button BF1109WR Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors BF1109WR Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
1997 Dec 08
10
Philips Semiconductors
Product specification
N-channel dual-gate MOS-FETs
BF1109; BF1109R; BF1109WR
PACKAGE OUTLINES
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
1.1
0.9
A1
max
0.1
b1
0.88
0.78
c
0.15
0.09
D
3.0
2.8
E
1.4
1.2
HE
y
w
v
Q
2.5
2.1
0.45
0.15
0.55
0.45
e
1.9
e1
1.7
Lp
0.1
0.1
0.2
bp
0.48
0.38
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT143B
97-02-28
0
1
2 mm
scale
Plastic surface mounted package; 4 leads
SOT143B
D
HE
E
A
B
v M A
X
A
A1
Lp
Q
detail X
c
y
w M
e1
e
B
2
1
3
4
b1
bp


同様の部品番号 - BF1109WR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BF1109WR NXP-BF1109WR Datasheet
371Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
1997 Dec 08
More results

同様の説明 - BF1109WR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1105_2015 JMNIC-BF1105_2015 Datasheet
125Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
BF1109_2015 JMNIC-BF1109_2015 Datasheet
120Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF904 NXP-BF904 Datasheet
303Kb / 14P
   N-channel dual gate MOS-FETs
Rev. 06-13 November 2007
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1212_2015 JMNIC-BF1212_2015 Datasheet
136Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF1101R-215 NXP-BF1101R-215 Datasheet
399Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
1999 May 14
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1109 JMNIC-BF1109_15 Datasheet
120Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
BF1211 JMNIC-BF1211_15 Datasheet
119Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF904 PHILIPS-BF904 Datasheet
111Kb / 16P
   N-channel dual gate MOS-FETs
1999 May 17
BF904A PHILIPS-BF904A Datasheet
114Kb / 16P
   N-channel dual gate MOS-FETs
1999 May 14
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1211_2015 JMNIC-BF1211_2015 Datasheet
119Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF904 NXP-BF904_07 Datasheet
309Kb / 14P
   N-channel dual gate MOS-FETs
Rev. 06-13 November 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com