データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD9889PCB データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices

部品番号 AD9889PCB
部品情報  High Performance HDMI/DVI Transmitter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9889PCB データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD9889PCB Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9889PCB Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
AD9889A
Rev. 0 | Page 9 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
*COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-225
WITH THE EXCEPTION TO PACKAGE HEIGHT.
A
B
C
D
E
F
G
J
H
K
10
8
7
6
3
2
1
9
5
4
A1 CORNER
INDEX AREA
TOP VIEW
BALL A1
PAD CORNER
DETAIL A
BOTTOM VIEW
0.75
REF
6.10
6.00 SQ
5.90
SEATING
PLANE
DETAILA
BALL DIAMETER
0.15 MIN
0.35
0.30
0.25
COPLANARITY
0.08 MAX
0.65 MIN
0.50
BSC
4.50
BSC SQ
*1.40 MAX
Figure 3. 76-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA]
6 mm × 6 mm × 1.4 mm
(BC-76)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model
Temperature Range
Package Description
Package Option
AD9889ABBCZ-801
−25°C to +90°C
76-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA]
BC-76
AD9889ABBCZRL-801
−25°C to +90°C
76-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA]
BC-76
AD9889A/PCB
Evaluation Board
1 Z = Pb-free part.


同様の部品番号 - AD9889PCB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9889PCB AD-AD9889PCB Datasheet
2Mb / 48P
   HIGH PERFORMANCE HDMI-TM / DVI TRANSMITTER
REV. 0
More results

同様の説明 - AD9889PCB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9389A AD-AD9389A Datasheet
258Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9389A AD-AD9389A_15 Datasheet
258Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9889B AD-AD9889B_15 Datasheet
261Kb / 11P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. B
AD9889A AD-AD9889A_15 Datasheet
254Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9889B AD-AD9889B Datasheet
295Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
Rev. PrA
AD9889B AD-AD9889B_07 Datasheet
307Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9389B AD-AD9389B Datasheet
277Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
Rev. PrA
AD9889 AD-AD9889_15 Datasheet
1Mb / 48P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9389B AD-AD9389B_15 Datasheet
253Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9889 AD-AD9889 Datasheet
2Mb / 48P
   HIGH PERFORMANCE HDMI-TM / DVI TRANSMITTER
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com