データシートサーチシステム |
|
SPW17N80C2 データシート(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG |
|
SPW17N80C2 データシート(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG |
6 / 11 page 2000-05-29 Page 6 SPW17N80C2 Preliminary data 5 Typ. output characteristic ID = f (VDS); Tj=25°C parameter: tp = 10 µs, VGS 0 5 10 15 20 VDS 30 V 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A 70 5V 6V 7V 8V 20V 10V 6 Typ. output characteristic ID = f (VDS); Tj=150°C parameter: tp = 10 µs, VGS 0 5 10 15 20 VDS 30 V 0 5 10 15 20 25 A 35 4V 4.5V 5V 5.5V 6V 6.5V 20V 10V 8V 7V 7 Typ. drain-source on resistance RDS(on)=f(ID) parameter: Tj=150°C, VGS 0 5 10 15 20 25 VDS 35 V 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 A 1.5 4V 4.5V 5V 5.5V 6V 6.5V 7V 8V 10V 20V 8 Drain-source on-state resistance RDS(on) = f (Tj) parameter : ID = 11 A, VGS = 10 V -60 -20 20 60 100 °C 180 Tj 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 W 1.6 SPW17N80C2 typ 98% |
同様の部品番号 - SPW17N80C2 |
|
同様の説明 - SPW17N80C2 |