データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


TEF6890H データシート(Datasheet) 48 Page - NXP Semiconductors

部品番号. TEF6890H
部品情報  Car radio integrated signal processor
ダウンロード  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo 

 48 page
background image
2003 Oct 21
48
Philips Semiconductors
Product specification
Car radio integrated signal processor
TEF6890H
12 TEST AND APPLICATION INFORMATION
handbook, full pagewidth
220 nF
10
µF
10
µF
10
µF
10
µF
100 nF
22 nF
22
nF
47
µF
4.7
µF
22
20
21
24
27
28
29
30
32
16
17
18
23
25
26
CDL
CDR
CDCM
TAPEL
TAPER
PHONE
PHCM
FMMPX
220 nF
220 nF
220 nF
220 nF
TEF6890H
220 nF
220 nF
220 nF
100 nF
2.2 nF
AGND
DGND
JP12
JP11
RFOUT
LFOUT
LROUT
RROUT
AM
5
7
NAV
SCL
SCL
SDA
SDA
V2 (5 V)
V1 (8.5 V)
10 nF
MPXRDS
LEVEL
SDAG
SCLG
AFSAMP
AFHOLD
FREF
6
1
3
4
10
9
11
RDQ
jumper
test pin and STOCKO connector
coaxial connector (SMC)
MHC350
37
2
RDDA
38
RDCL
39
42
43
JP5
JP4
JP6
JP7
JP8
JP9
10
k
1 k
10
k
10
k
10
k
10
JP10
JP13
AGND
CREF
41
44
DGND
DGND
ADDR
RDSGND
VCC
JP1
JP2
JP3
Fig.23 Test circuit.




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
MC68340Integrated Processor with DMA User’s Manual 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
TMS320C6454Fixed-Point Digital Signal Processor 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
AD9942Dual-Channel 14-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing™ Core 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
TEF6862Car Radio Enhanced Selectivity Tuner CREST 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
AD999212-Bit CCD Signal Processor with Precision Timing Generator 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
AD1545212-Bit 65 MSPS Quad A/D Converter with Integrated Signal Conditioning 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
AD6624Four-Channel 80 MSPS Digital Receive Signal Processor RSP 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
AD9923ACCD Signal Processor with V-Driver and Precision Timing™ Generator 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
AD992714-Bit CCD Signal Processor with V-Driver and Precision TimingTM Generator 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
KMI16Integrated rotational speed sensor 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors

リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl