データシートサーチシステム |
|
TMPG06-36A データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix |
|
TMPG06-36A データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix |
4 / 5 page www.vishay.com 4 Document Number 88404 13-Dec-06 Vishay General Semiconductor TMPG06-6.8 thru TMPG06-43A PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters) Figure 5. Power Derating Curve TL - Lead Temperature (°C) 0 0.25 0.50 0.75 1.00 0 25 50 75 100 125 150 175 200 60 Hz Resistive or Inductive Load L = 0.375" (9.5 mm) Lead Lengths Figure 6. Maximum Non-Repetitive Forward Surge Current 1 10 100 10 100 Tj = 75 °C 8.3 ms Single Half Sine-Wave Number of Cycles at 60 Hz 1.0 (25.4) MIN. 1.0 (25.4) MIN. 0.125 (3.18) 0.115 (2.92) 0.100 (2.54) 0.090 (2.29) 0.025 (0.635) 0.023 (0.584) DIA DIA. Case Style MPG06 |
同様の部品番号 - TMPG06-36A |
|
同様の説明 - TMPG06-36A |