データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC12026B データシート(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC12026B
部品情報  1.1GHz Dual Modulus Prescaler
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12026B データシート(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC12026B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12026B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12026B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12026B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12026B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12026B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC12026A MC12026B
MOTOROLA
HIPERCOMM
BR1334 — Rev 4
4
Figure 6. Typical Output Waveform
(
÷8, 1.1GHz Input Frequency, VCC = 5.0, TA = 25°C, Output Loaded With 8pF)
880mV
36.6ns
86.6ns
5.88V


同様の部品番号 - MC12026B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC12026A ONSEMI-MC12026A Datasheet
50Kb / 8P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
November, 2001 ??Rev. 7
MC12026A ONSEMI-MC12026A Datasheet
130Kb / 6P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
January, 2006 ??Rev. 8
MC12026A ONSEMI-MC12026A Datasheet
141Kb / 6P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
August, 2016 ??Rev. 9
MC12026AD ONSEMI-MC12026AD Datasheet
50Kb / 8P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
November, 2001 ??Rev. 7
MC12026AD ONSEMI-MC12026AD Datasheet
130Kb / 6P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
January, 2006 ??Rev. 8
More results

同様の説明 - MC12026B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC12022A MOTOROLA-MC12022A Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
logo
Sony Corporation
CXA1541M SONY-CXA1541M Datasheet
389Kb / 9P
   1.1GHz 2 Modulus Prescaler for Cellular Equipment
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12015 LANSDALE-ML12015 Datasheet
310Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12009 MOTOROLA-MC12009 Datasheet
214Kb / 15P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Freescale Semiconductor...
MC12019 FREESCALE-MC12019 Datasheet
237Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12015 MOTOROLA-MC12015 Datasheet
240Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12019 LANSDALE-ML12019 Datasheet
958Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12019 LANSDALE-ML12019_08 Datasheet
171Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12015 LANSDALE-ML12015_08 Datasheet
135Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12018 MOTOROLA-MC12018 Datasheet
53Kb / 4P
   520MHz Dual Modulus Prescaler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com