データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF3709ZCLPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF3709ZCLPBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3709ZCLPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3709ZCLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRF3709ZCS/LPbF
6
www.irf.com
Fig 13. On-Resistance vs. Gate Voltage
Fig 12. On-Resistance vs. Drain Current
Fig 16. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
Fig 14a&b. Basic Gate Charge Test Circuit
and Waveform
Fig 15a&b. Unclamped Inductive Test circuit
and Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
ID = 21A
TJ = 25°C
TJ = 125°C
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
ID, Drain Current (A)
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
TJ = 25°C
TJ = 125°C
Vgs = 10V
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
ID
TOP
5.4A
8.0A
BOTTOM 17A


同様の部品番号 - IRF3709ZCLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3709ZCLPBF IRF-IRF3709ZCLPBF Datasheet
366Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results

同様の説明 - IRF3709ZCLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com