データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10212L データシート(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC10212L
部品情報  High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC10212L データシート(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC10212L Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC10212L Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC10212L Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC10212L Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC10212L Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MC10212
3–193
MOTOROLA
MECL Data
DL122 — Rev 6
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Pi
Test Limits
Pin
Under
–30
°C
+25
°C
+85
°C
Characteristic
Symbol
Under
Test
Min
Max
Min
Typ
Max
Min
Max
Unit
Power Supply Drain Current
IE
8
42
30
38
42
mAdc
Input Current
IinH
5, 6, 7
650
410
410
µAdc
IinL
5, 6, 7
0.5
0.5
0.3
µAdc
Output Voltage
Logic 1
VOH
2
3
4
–1.060
–1.060
–1.060
–0.890
–0.890
–0.890
–0.960
–0.960
–0.960
–0.810
–0.810
–0.810
–0.890
–0.890
–0.890
–0.700
–0.700
–0.700
Vdc
Output Voltage
Logic 0
VOL
2
3
4
–1.890
–1.890
–1.890
–1.675
–1.675
–1.675
–1.850
–1.850
–1.850
–1.650
–1.650
–1.650
–1.825
–1.825
–1.825
–1.615
–1.615
–1.615
Vdc
Threshold Voltage
Logic 1
VOHA
2
3
4
–1.080
–1.080
–1.080
–0.980
–0.980
–0.980
–0.910
–0.910
–0.910
Vdc
Threshold Voltage
Logic 0
VOLA
2
3
4
–1.655
–1.655
–1.655
–1.630
–1.630
–1.630
–1.595
–1.595
–1.595
Vdc
Switching Times
(50
Ω Load)
ns
Propagation Delay
t5+2+
t5–2–
t5+3–
t5–3+
t5+4–
t5–4+
2
2
3
3
4
4
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
Rise Time
(20 to 80%)
t2+
t3+
t4+
2
3
4
1.0
1.0
1.0
2.6
2.6
2.6
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
1.0
1.0
1.0
2.8
2.8
2.8
Fall Time
(20 to 80%)
t2–
t3–
t4–
2
3
4
1.0
1.0
1.0
2.6
2.6
2.6
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
1.0
1.0
1.0
2.8
2.8
2.8


同様の部品番号 - MC10212L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC10210 MOTOROLA-MC10210 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
MC10210FN MOTOROLA-MC10210FN Datasheet
71Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
MC10210L MOTOROLA-MC10210L Datasheet
71Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
MC10210P MOTOROLA-MC10210P Datasheet
71Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
MC10211 MOTOROLA-MC10211 Datasheet
106Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output NOR Gate
More results

同様の説明 - MC10212L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H211 ONSEMI-MC10H211 Datasheet
95Kb / 3P
   Dual 3-Input 3-Output NOR Gate
1996 REV 5
logo
Motorola, Inc
MC10211 MOTOROLA-MC10211 Datasheet
106Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output NOR Gate
MC10210 MOTOROLA-MC10210 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10H210 ONSEMI-MC10H210 Datasheet
93Kb / 3P
   Dual 3-Input 3-Output OR Gate
1996 REV 5
logo
Motorola, Inc
MC10110 MOTOROLA-MC10110 Datasheet
56Kb / 4P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10110 ONSEMI-MC10110 Datasheet
70Kb / 8P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74ACT27 KODENSHI-KK74ACT27 Datasheet
212Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate High-Speed Silicon-Gate CMOS
KK74AC27 KODENSHI-KK74AC27 Datasheet
213Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate High-Speed Silicon-Gate CMOS
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74ACT27 IKSEMICON-IN74ACT27 Datasheet
158Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate High-Speed Silicon-Gate CMOS
IN74AC27 IKSEMICON-IN74AC27 Datasheet
158Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate High-Speed Silicon-Gate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com