データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LATBT686 データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LATBT686
部品情報  Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LATBT686 データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LATBT686 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
LATB T686
2001-06-22
10
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 25 °C
blue (1 Chip on)
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 25 °C
blue (3 Chips on)
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 85 °C
blue (1 Chip on)
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 85 °C
blue (3 Chips on)
OHL01433
F
I
10
10
-5
-4
-3
10
10
-2 10-1 100
s
10
1
10
2
p
t
0.05
0.5
0.2
0.1
D
0.02
0.01
0.005
=
D
T
t
=
P
t
T
P
IF
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
A
0.05
02
1
-2
-3
-4
-5
-1
10
10
10
10
10
10
10
10
s
0
0.2
0.1
0.005
0.02
0.01
A
OHL00117
0.5
F
I
p
t
P
D
T
P
t
=
t
T
F
I
D =
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
OHL01434
F
I
10
10
-5
-4
-3
10
10
-2 10-1 100
s
10
1
10
2
p
t
0.05
0.5
0.2
0.1
D
0.02
0.01
0.005
=
D
T
t
=
P
t
T
P
IF
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
A
0.05
02
1
-2
-3
-4
-5
-1
10
10
10
10
10
10
10
10
s
0
0.2
0.1
0.005
0.02
0.01
A
OHL00118
0.5
F
I
p
t
P
D
T
P
t
=
t
T
F
I
D =
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.040


同様の部品番号 - LATBT686

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LATBT66B OSRAM-LATBT66B Datasheet
187Kb / 18P
   Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
LATBT66B-ST-1 OSRAM-LATBT66B-ST-1 Datasheet
187Kb / 18P
   Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
More results

同様の説明 - LATBT686

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
LSYT676 SIEMENS-LSYT676 Datasheet
292Kb / 6P
   Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
   Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
   HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LWT673 OSRAM-LWT673 Datasheet
123Kb / 14P
   Hyper TOPLED White Hyper-Bright LED
logo
Siemens Semiconductor G...
LST776 SIEMENS-LST776 Datasheet
346Kb / 7P
   Hyper TOPLED RG Hyper-Bright LED
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
   Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
LSM776 SIEMENS-LSM776 Datasheet
340Kb / 7P
   Hyper Mini TOPLED RG Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT676 OSRAM-LBT676 Datasheet
55Kb / 6P
   BLUE LINE Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
logo
Siemens Semiconductor G...
LHT676 SIEMENS-LHT676 Datasheet
312Kb / 6P
   Hyper TOPLED Hyper-Bright, Hyper-Red TS GaAIAs-LED
logo
OSRAM GmbH
LWE67C OSRAM-LWE67C Datasheet
177Kb / 15P
   Power TOPLED Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com