データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R2S15901SP データシート(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 R2S15901SP
部品情報  Digital Delay IC for Lip Sync
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R2S15901SP データシート(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  R2S15901SP Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R2S15901SP Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R2S15901SP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R2S15901SP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R2S15901SP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R2S15901SP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R2S15901SP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R2S15901SP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
R2S15901SP
Rev.1.0 Apr 28, 2005 page 6 of 7
Electrical Characteristics
(Unless otherwise stated, VDD = 2.5V, VSS = 0V, Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Condition
Operating VDD voltage
VDD
2.25
2.5
2.75
V
Operating current
IDD
1
mA
BCKI: 13MHz
SDO: CL=25pF
High level input voltage
VIH
1.7
3.3
V
LRI, SDI, BCKI
Low level input voltage
VIL
0.7
V
LRI, SDI, BCKI
Output high voltage
VOH
1.85
VDD
V
IOH = -2mA
Output low voltage
VOL
0
0.4
V
IOL = 2mA
Input high current
IIH
–10
10
µA
VIN = VDD
Input high current with 31k
Ω pull down
IIH(PD)
40
80
160
µA
VIN = VDD
COUNT0, COUNT1
Input low current
IIL
–10
10
µA
VIN = VSS
Input low current with 31 k
Ω pull up
IIL(PU)
–160
–80
–40
µA
VIN = VSS
COUNT0, COUNT1
Input capacitance
CIN
10
pF
Input rise/fall transition time
Tr/Tf
100
nS
Serial Audio Timing
Serial Audio Input Timing Parameters
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Condition
BCKI frequency
fBCK
13
MHz
L pulse width
tSIL
35
ns
BCKI period
H pulse width
tSIH
35
ns
BCKI to LRI time
tSLI
15
ns
LRI to BCKI time
tLSI
15
ns
Data Setup time
tDS
15
ns
Data Hold time
tDH
15
ns
Data output delay
tDOD
15
ns
SDO: CL = 25pF
t
SIH
t
SIL
t
SLI
t
LSI
t
DS
t
DH
t
DOD
LRI
BCKI
SDI
SDO


同様の部品番号 - R2S15901SP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
R2S15900SP RENESAS-R2S15900SP Datasheet
210Kb / 9P
   2ch Electronic Volume with Surround
R2S15900SP RENESAS-R2S15900SP_06 Datasheet
273Kb / 10P
   2ch Electronic Volume with Surround
R2S15902FP RENESAS-R2S15902FP Datasheet
469Kb / 16P
   6ch Electronic Volume with 4 Input Selector
R2S15903SP RENESAS-R2S15903SP Datasheet
303Kb / 12P
   Sound Controller with Surround and AGC
More results

同様の説明 - R2S15901SP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA5052 TI-TPA5052 Datasheet
261Kb / 10P
[Old version datasheet]   STEREO DIGITAL AUDIO LIP-SYNC DELAY
logo
Nippon Precision Circui...
SM5921A NPC-SM5921A Datasheet
152Kb / 27P
   8-channel Lip Sync Delay
logo
Texas Instruments
TPA5050 TI-TPA5050_07 Datasheet
859Kb / 21P
[Old version datasheet]   STEREO DIGITAL AUDIO LIP-SYNC DELAY WITH I2C CONTROL
TPA5050 TI-TPA5050 Datasheet
486Kb / 17P
[Old version datasheet]   STEREO DIGITAL AUDIO LIP-SYNC DELAY WITH I2C CONTROL
TPA5050 TI-TPA5050_08 Datasheet
888Kb / 21P
[Old version datasheet]   STEREO DIGITAL AUDIO LIP-SYNC DELAY WITH I2C CONTROL
TPA5051 TI-TPA5051_07 Datasheet
794Kb / 21P
[Old version datasheet]   FOUR CHANNEL DIGITAL AUDIO LIP-SYNC DELAY WITH I2C CONTROL
TPA5051 TI-TPA5051 Datasheet
511Kb / 19P
[Old version datasheet]   FOUR CHANNEL DIGITAL AUDIO LIP-SYNC DELAY WITH I2C CONTROL
logo
Sanyo Semicon Device
LC75051E SANYO-LC75051E Datasheet
82Kb / 9P
   CMOS IC Lip-Sync Enabling Audio DSP
logo
New Japan Radio
NJU9702 NJRC-NJU9702 Datasheet
313Kb / 11P
   SINGLE CHIP DIGITAL DELAY IC
logo
Rohm
BA7078AF ROHM-BA7078AF_1 Datasheet
306Kb / 6P
   Sync.Seperator/Sync. Detector IC for Multi-Sync. Monitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com