データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPA032D04DCAR データシート(PDF) 10 Page - Texas Instruments

部品番号 TPA032D04DCAR
部品情報  10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPA032D04DCAR データシート(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TPA032D04DCAR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPA032D04DCAR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
TPA032D04
10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
SLOS203B − DECEMBER 1999 − REVISED JUNE 2000
10
TI.COM
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
LINP
LINN
LCOMP
VDD
COSC
RCOMP
RINP
RINN
RPVDD
AGND
LPVDD
PVDD
SHUTDOWN
HPREG
V2P5
HPLIN
HPLOUT
HPVCC
HPROUT
HPRIN
PGND
12 V
12 V
1000 pF
470 pF
1000 pF
12 V
HPDR
HPDL
CP1
CP2
VCP
FAULT0
FAULT1
MODE
MUTE
1 µF
LOUTP
LOUTN
ROUTP
ROUTN
47 nF
0.1 µF
42
1
2
3
9,16
5
4
6
43
48
44
45
33,40
7,20,46,47
12,13,27,36,37
21, 28
19
30
32
41
14,15
10,11
29
8
18
31
17
26
23
24
25
22
34,35
38,39
12 V
HPREG
HPREG
Left SE
HP Input
HPLOUT
100 kΩ
100 kΩ
0.1 µF
Right SE
HP Input
100 kΩ
0.1 µF 100
kΩ
500 kΩ
100 kΩ
VDD
To
HPREG
0.1 µF
HPVCC
32 Ω
32 µF
32 µF
32 Ω
HPREG
HPROUT
Figure 3. Headphone Test Circuit


同様の部品番号 - TPA032D04DCAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA032D04DCARG4 TI1-TPA032D04DCARG4 Datasheet
429Kb / 26P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
More results

同様の説明 - TPA032D04DCAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA032D02 TI-TPA032D02 Datasheet
329Kb / 23P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA3008D2 TI-TPA3008D2_07 Datasheet
731Kb / 29P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA3125D2N TI-TPA3125D2N Datasheet
388Kb / 26P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA3101D2 TI-TPA3101D2 Datasheet
2Mb / 33P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA032D04 TI-TPA032D04 Datasheet
350Kb / 24P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA3008D2 TI-TPA3008D2 Datasheet
390Kb / 26P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Eutech Microelectronics...
EUA2101A EUTECH-EUA2101A Datasheet
172Kb / 1P
   10-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier
logo
Texas Instruments
TPA032D04 TI1-TPA032D04_16 Datasheet
429Kb / 26P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA3101D2 TI-TPA3101D2_15 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA3125D2 TI-TPA3125D2_15 Datasheet
387Kb / 26P
[Old version datasheet]   10-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com