データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPA152DG4 データシート(PDF) 5 Page - Texas Instruments

部品番号 TPA152DG4
部品情報  75-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPA152DG4 データシート(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TPA152DG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPA152DG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
TPA152
75-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
SLOS210A – JUNE 1998 – REVISED MARCH 2000
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 1
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE
vs
OUTPUT POWER
PO – Output Power – mW
110
20
30
60
70
50
40
80
0.1
0.01
0.001
1
2
90
f = 1 kHz
AV = –1 V/V
Figure 2
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE
vs
FREQUENCY
PO = 75 mW
RL = 32 Ω
AV =– 2 V/V
AV = –5 V/V
AV = –1 V/V
0.1
0.01
0.001
1
2
f – Frequency – Hz
20
100
1k
10k
20k
Figure 3
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE
vs
FREQUENCY
AV = –1 V/V
RL = 32 Ω
0.1
0.01
0.001
0.3
f – Frequency – Hz
20
100
1k
10k
20k
PO = 75 mW
PO = 25 mW
PO = 50 mW
Figure 4
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE
vs
OUTPUT POWER
0.1
0.01
0.001
1
2
0.1
1
10
100
RL = 32 Ω
20 kHz
1 kHz
20 Hz
PO – Output Power – mW


同様の部品番号 - TPA152DG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA152D TI-TPA152D Datasheet
270Kb / 16P
[Old version datasheet]   75-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results

同様の説明 - TPA152DG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA152 TI-TPA152_15 Datasheet
803Kb / 19P
[Old version datasheet]   75-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA152 TI-TPA152 Datasheet
270Kb / 16P
[Old version datasheet]   75-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6111A2 TI-TPA6111A2 Datasheet
509Kb / 21P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6110A2 TI-TPA6110A2_15 Datasheet
936Kb / 24P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6111A2 TI-TPA6111A2_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA302 TI-TPA302_07 Datasheet
487Kb / 22P
[Old version datasheet]   300-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA302 TI-TPA302 Datasheet
398Kb / 21P
[Old version datasheet]   300-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6112A2 TI-TPA6112A2_15 Datasheet
820Kb / 25P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6111A2 TI1-TPA6111A2_17 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   150-mW Stereo Audio Power Amplifier
TPA6112A2 TI-TPA6112A2 Datasheet
414Kb / 17P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com