データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPA6111A2DGNG4 データシート(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 TPA6111A2DGNG4
部品情報  150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPA6111A2DGNG4 データシート(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPA6111A2DGNG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
www.ti.com
20
20k
100
1k
10k
0.001
10
0.01
0.1
1
f − Frequency − Hz
VDD = 3.3 V,
PO = 60 mW,
CB = 1 µF,
RL = 8 Ω,
AV = −1 V/V
10
500
0.001
10
0.01
0.1
1
VDD = 3.3 V,
RL = 8 Ω,
AV = −1 V/V,
CB = 1 µF
100
PO − Output Power − mW
1 kHz
20 Hz
20 kHz
20
20k
100
1k
10k
0.001
10
0.01
0.1
1
f − Frequency − Hz
VDD = 5 V,
PO = 150 mW,
CB = 1 µF,
RL = 8 kΩ
AV = −10 V/V
AV = −1 V/V
AV = −5 V/V
10
500
0.001
10
0.01
0.1
1
VDD = 5 V,
RL = 8 Ω,
AV = −1 V/V,
CB = 1 µF
PO − Output Power − mW
1 kHz
20 kHz
100
20 Hz
TPA6111A2
SLOS313B – DECEMBER 2000 – REVISED JUNE 2004
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
vs
vs
FREQUENCY
OUTPUT POWER
Figure 7.
Figure 8.
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
vs
vs
FREQUENCY
OUTPUT POWER
Figure 9.
Figure 10.
7


同様の部品番号 - TPA6111A2DGNG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA6111A2DGNG4 TI1-TPA6111A2DGNG4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   150-mW Stereo Audio Power Amplifier
More results

同様の説明 - TPA6111A2DGNG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA6112A2 TI-TPA6112A2_15 Datasheet
820Kb / 25P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6111A2 TI1-TPA6111A2_17 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   150-mW Stereo Audio Power Amplifier
TPA6111A2 TI-TPA6111A2 Datasheet
509Kb / 21P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6110A2 TI-TPA6110A2_15 Datasheet
936Kb / 24P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6111A2 TI-TPA6111A2_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6112A2 TI-TPA6112A2 Datasheet
414Kb / 17P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA112 TI-TPA112 Datasheet
472Kb / 28P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA102 TI-TPA102 Datasheet
416Kb / 23P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA122 TI1-TPA122_16 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA6110A2 TI-TPA6110A2 Datasheet
381Kb / 17P
[Old version datasheet]   150-mW STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com