データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74VCX16245DTR データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

部品番号 74VCX16245DTR
部品情報  Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transceiver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74VCX16245DTR データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  74VCX16245DTR Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74VCX16245DTR Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74VCX16245DTR Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74VCX16245DTR Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74VCX16245DTR Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74VCX16245DTR Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74VCX16245DTR Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74VCX16245DTR Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
74VCX16245
http://onsemi.com
7
WAVEFORM 3 − PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.0 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
VIH
0 V
VOH
VOL
An, Bn
Bn, An
tPHL
tPLH
WAVEFORM 4 − OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.0 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
VIH
0 V
0V
OEn, T/Rn
An, Bn
tPZH
VCC
tPHZ
tPZL
tPLZ
An, Bn
Vm
Vm
Vm
Vm
Vm
Vm
Figure 6. AC Waveforms
Vm
VOH
Vy
Vx
VOL
Vm
Table 4. AC WAVEFORMS
Symbol
VCC
3.3 V ± 0.3 V
2.7 V
VIH
2.7 V
2.7 V
Vm
1.5 V
1.5 V
Vx
VOL + 0.3 V
VOL + 0.3 V
Vy
VOH − 0.3 V
VOH − 0.3 V
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
RL
CL
6V or VCC × 2
GND
Figure 7. Test Circuit
Table 5. TEST CIRCUIT
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6 V at VCC = 3.3 ± 0.3 V;
VCC × 2 at VCC = 2.5 ± 0.2 V; 1.8 ± 0.15 V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50 pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = 500 W or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50W)


同様の部品番号 - 74VCX16245DTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
74VCX16245DTR ONSEMI-74VCX16245DTR Datasheet
94Kb / 8P
   Low - Voltage 1.8 / 2.5 / 3.3V 16-Bit Transceiver With 3.6 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2004 ??Rev. 4
74VCX16245DTRG ONSEMI-74VCX16245DTRG Datasheet
94Kb / 8P
   Low - Voltage 1.8 / 2.5 / 3.3V 16-Bit Transceiver With 3.6 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2004 ??Rev. 4
More results

同様の説明 - 74VCX16245DTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
74VCXH16244 ONSEMI-74VCXH16244 Datasheet
237Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCXH16240 ONSEMI-74VCXH16240 Datasheet
236Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16240 ONSEMI-74VCX16240 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_06 Datasheet
234Kb / 10P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
74ALVC16245 ONSEMI-74ALVC16245 Datasheet
267Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Transceiver
June, 2006 ??Rev. 1
74VCXH16373 ONSEMI-74VCXH16373 Datasheet
246Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3 V 16?묪it Transparent Latch
June, 2006 ??Rev. 6
74VCX16244 ONSEMI-74VCX16244_06 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8V/2.5V/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74ALVCH16244 ONSEMI-74ALVCH16244 Datasheet
268Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 2
74ALVC16240 ONSEMI-74ALVC16240 Datasheet
217Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 1
74ALVCH16240 ONSEMI-74ALVCH16240 Datasheet
267Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com