データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC546BZL1 データシート(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

部品番号 BC546BZL1
部品情報  Amplifier Transistors NPN Silicon
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BC546BZL1 データシート(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  BC546BZL1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BC546BZL1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BC546BZL1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BC546BZL1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BC546BZL1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BC546BZL1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C
http://onsemi.com
4
BC546
Figure 7. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 8. “On” Voltage
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.8
1.0
0.6
0.2
0.4
1.0
2.0
0.1
1.0
10
100
0.2
0.2
0.5
0.2
1.0
10
200
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE @ VCE = 5.0 V
Figure 9. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 10. Base−Emitter Temperature Coefficient
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
−1.0
1.2
1.6
2.0
0.02
1.0
10
0
20
0.1
0.4
0.8
0.2
2.0
10
200
1.0
TA = 25°C
200 mA
50 mA
IC =
10 mA
VCE = 5 V
TA = 25°C
0
0.5
2.0
5.0
20
50
100
0.05
0.2
0.5
2.0
5.0
100 mA
20 mA
−1.4
−1.8
−2.2
−2.6
−3.0
0.5
5.0
20
50
100
−55°C to 125°C
qVB for VBE
Figure 11. Capacitance
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
40
Figure 12. Current−Gain − Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.1
0.2
1.0
50
2.0
2.0
10
100
100
200
500
50
20
20
10
6.0
4.0
1.0
10
50 100
5.0
VCE = 5 V
TA = 25°C
0.5
5.0
20
TA = 25°C
Cob
Cib


同様の部品番号 - BC546BZL1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC546BZL1 ONSEMI-BC546BZL1 Datasheet
91Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
BC546BZL1G ONSEMI-BC546BZL1G Datasheet
78Kb / 6P
   Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 6
BC546BZL1G ONSEMI-BC546BZL1G Datasheet
223Kb / 9P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
August, 2021 - Rev. 8
More results

同様の説明 - BC546BZL1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MPS918 ONSEMI-MPS918 Datasheet
62Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996
2N5088 ONSEMI-2N5088_07 Datasheet
83Kb / 5P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
March, 2007 ??Rev. 4
BC237 ONSEMI-BC237_06 Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
2N5550 ONSEMI-2N5550_07 Datasheet
88Kb / 6P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
March, 2007 ??Rev. 5
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MPSU06F NJSEMI-MPSU06F Datasheet
83Kb / 1P
   NPN Silicon Amplifier Transistors
logo
Leshan Radio Company
MMBT6428LT1 LRC-MMBT6428LT1 Datasheet
209Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
logo
ON Semiconductor
MBT6429DW1T1 ONSEMI-MBT6429DW1T1_05 Datasheet
79Kb / 5P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
December, 2005 ??Rev. 2
BC237 ONSEMI-BC237 Datasheet
83Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
Motorola, Inc
BD525 MOTOROLA-BD525 Datasheet
82Kb / 2P
   NPN SILICON AMPLIFIER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
MPS918 ONSEMI-MPS918_06 Datasheet
46Kb / 3P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 3
2N5209 ONSEMI-2N5209 Datasheet
277Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com