データシートサーチシステム |
|
BC547BG データシート(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
BC547BG データシート(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 6 page BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C http://onsemi.com 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Collector − Emitter Breakdown Voltage BC546 (IC = 1.0 mA, IB = 0) BC547 BC548 V(BR)CEO 65 45 30 − − − − − − V Collector − Base Breakdown Voltage BC546 (IC = 100 mAdc) BC547 BC548 V(BR)CBO 80 50 30 − − − − − − V Emitter − Base Breakdown Voltage BC546 (IE = 10 mA, IC = 0) BC547 BC548 V(BR)EBO 6.0 6.0 6.0 − − − − − − V Collector Cutoff Current (VCE = 70 V, VBE = 0) BC546 (VCE = 50 V, VBE = 0) BC547 (VCE = 35 V, VBE = 0) BC548 (VCE = 30 V, TA = 125°C) BC546/547/548 ICES − − − − 0.2 0.2 0.2 − 15 15 15 4.0 nA mA ON CHARACTERISTICS DC Current Gain (IC = 10 mA, VCE = 5.0 V) BC547A BC546B/547B/548B BC548C (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V) BC546 BC547 BC548 BC547A BC546B/547B/548B BC547C/BC548C (IC = 100 mA, VCE = 5.0 V) BC547A/548A BC546B/547B/548B BC548C hFE − − − 110 110 110 110 200 420 − − − 90 150 270 − − − 180 290 520 120 180 300 − − − 450 800 800 220 450 800 − − − − Collector − Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.5 mA) (IC = 100 mA, IB = 5.0 mA) (IC = 10 mA, IB = See Note 1) VCE(sat) − − − 0.09 0.2 0.3 0.25 0.6 0.6 V Base − Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.5 mA) VBE(sat) − 0.7 − V Base − Emitter On Voltage (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V) (IC = 10 mA, VCE = 5.0 V) VBE(on) 0.55 − − − 0.7 0.77 V SMALL−SIGNAL CHARACTERISTICS Current − Gain − Bandwidth Product (IC = 10 mA, VCE = 5.0 V, f = 100 MHz) BC546 BC547 BC548 fT 150 150 150 300 300 300 − − − MHz Output Capacitance (VCB = 10 V, IC = 0, f = 1.0 MHz) Cobo − 1.7 4.5 pF Input Capacitance (VEB = 0.5 V, IC = 0, f = 1.0 MHz) Cibo − 10 − pF Small − Signal Current Gain (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V, f = 1.0 kHz) BC546 BC547/548 BC547A BC546B/547B/548B BC547C/548C hfe 125 125 125 240 450 − − 220 330 600 500 900 260 500 900 − Noise Figure (IC = 0.2 mA, VCE = 5.0 V, RS = 2 kW, BC546 f = 1.0 kHz, Df = 200 Hz) BC547 BC548 NF − − − 2.0 2.0 2.0 10 10 10 dB 1. IB is value for which IC = 11 mA at VCE = 1.0 V. |
同様の部品番号 - BC547BG |
|
同様の説明 - BC547BG |