データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H016 データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC10H016
部品情報  4?묪it Binary Counter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H016 データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC10H016_06 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H016_06 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H016_06 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H016_06 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H016_06 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H016_06 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H016_06 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
MC10H016
http://onsemi.com
5
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC10H016FN
PLLC−20
46 Unit / Rail
MC10H016FNG
PLLC−20
(Pb−Free)
46 Unit / Rail
MC10H016FNR2
PLLC−20
500 / Tape & Reel
MC10H016FNR2G
PLLC−20
(Pb−Free)
500 / Tape & Reel
MC10H016L
CDIP−16
25 Unit / Rail
MC10H016P
PDIP−16
25 Unit / Rail
MC10H016PG
PDIP−16
(Pb−Free)
25 Unit / Rail
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


同様の部品番号 - MC10H016_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H016FNR2G ONSEMI-MC10H016FNR2G Datasheet
150Kb / 5P
   4?륛it Binary Counter
August, 2016 ??Rev. 9
MC10H016PG ONSEMI-MC10H016PG Datasheet
150Kb / 5P
   4?륛it Binary Counter
August, 2016 ??Rev. 9
MC10H016 ONSEMI-MC10H016_16 Datasheet
150Kb / 5P
   4?륛it Binary Counter
August, 2016 ??Rev. 9
More results

同様の説明 - MC10H016_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT393A ONSEMI-MC74VHCT393A Datasheet
249Kb / 9P
   Dual 4?묪it Binary Ripple Counter
June, 2006 ??Rev. 1
MC14020B ONSEMI-MC14020B_05 Datasheet
114Kb / 8P
   14?묪it Binary Counter
August, 2005 ??Rev. 6
MC14040B ONSEMI-MC14040B_05 Datasheet
119Kb / 8P
   12?묪it Binary Counter
August, 2005 ??Rev. 7
MC100EP016A ONSEMI-MC100EP016A_06 Datasheet
157Kb / 11P
   3.3 V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
November 2006 ??Rev. 6
MC10E016 ONSEMI-MC10E016_06 Datasheet
175Kb / 12P
   5.0 V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
February, 2006 ??Rev. 7
MC10EP016 ONSEMI-MC10EP016_06 Datasheet
199Kb / 14P
   3.3V / 5V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
January, 2006 ??Rev. 11
logo
NXP Semiconductors
74F161A PHILIPS-74F161A Datasheet
111Kb / 14P
   4-bit binary counter
1996 Jan 29
logo
ON Semiconductor
SN74LS90 ONSEMI-SN74LS90 Datasheet
172Kb / 7P
   4-BIT BINARY COUNTER
July, 2006 ??Rev. 6
SN54-74LS290 ONSEMI-SN54-74LS290 Datasheet
74Kb / 5P
   DECADE COUNTER; 4-BIT BINARY COUNTER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC93 HITACHI-HD74HC93 Datasheet
55Kb / 11P
   4-bit Binary Counter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com