データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STP11NM60 データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

部品番号 STP11NM60
部品情報  N-channel 650V TJmax - 0.4OHM - 11A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP11NM60 データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP11NM60_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP11NM60_07 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
STP11NM60-STP11NM60FP-STB11NM60-STB11NM60-1
Package mechanical data
11/16
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA


同様の部品番号 - STP11NM60_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP11NM60A STMICROELECTRONICS-STP11NM60A Datasheet
367Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.4ohm - 11A TO-220/TO-220FP/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STP11NM60AFP STMICROELECTRONICS-STP11NM60AFP Datasheet
367Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.4ohm - 11A TO-220/TO-220FP/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STP11NM60FD STMICROELECTRONICS-STP11NM60FD Datasheet
495Kb / 17P
   N-channel 600V - 0.40OHM - 11A - TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK FDmesh TM Power MOSFET (with fast diode)
STP11NM60FD STMICROELECTRONICS-STP11NM60FD Datasheet
357Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.014ohm - 45A TO-220 - TO-220FP - D2PAK STripFET II power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STP11NM60FD ISC-STP11NM60FD Datasheet
318Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

同様の説明 - STP11NM60_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 0.4ohm-11A TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STP11NM60A STMICROELECTRONICS-STP11NM60A Datasheet
367Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.4ohm - 11A TO-220/TO-220FP/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STP20NM50 STMICROELECTRONICS-STP20NM50 Datasheet
532Kb / 16P
   N-CHANNEL 500V - 0.20ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STP20NM60 STMICROELECTRONICS-STP20NM60 Datasheet
355Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 0.25ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STP11NM80 STMICROELECTRONICS-STP11NM80 Datasheet
582Kb / 14P
   N-CHANNEL 800V - 0.35ohm - 11A TO-220/FP/D2PAK/TO-247 MDmesh Power MOSFET
STP12NM50 STMICROELECTRONICS-STP12NM50_06 Datasheet
544Kb / 17P
   N-channel 550V @ tjmax - 0.30廓 - 12A TO-220/FP/D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
STP22NM50 STMICROELECTRONICS-STP22NM50 Datasheet
356Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 0.16ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STB12NM50N STMICROELECTRONICS-STB12NM50N Datasheet
510Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.29廓 - 11A - TO-220 /FP- D2PAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB8NM60 STMICROELECTRONICS-STB8NM60 Datasheet
489Kb / 16P
   N-CHANNEL 650V Tjmax-0.9ohm-8A TO-220/FP/D/IPAK/D2PAK STripFET II MOSFET
STP22NM60 STMICROELECTRONICS-STP22NM60 Datasheet
386Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.19 ohm - 22A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 MDmesh?줡ower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com