データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100LVEL56DWG データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC100LVEL56DWG
部品情報  3.3V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEL56DWG データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC100LVEL56DWG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVEL56DWG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVEL56DWG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVEL56DWG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVEL56DWG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVEL56DWG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVEL56DWG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
MC100LVEL56
http://onsemi.com
5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
(JITTER)
Figure 2. Fmax/Jitter
FREQUENCY (MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Figure 3. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V


同様の部品番号 - MC100LVEL56DWG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL56DWG ONSEMI-MC100LVEL56DWG Datasheet
154Kb / 6P
   3.3V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 13
More results

同様の説明 - MC100LVEL56DWG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56_16 Datasheet
110Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL DUAL Differential 2:1 Multiplexer
February, 2016 ??Rev. 11
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56_06 Datasheet
150Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL DUAL Differential 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 9
MC10EP56 ONSEMI-MC10EP56_06 Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56 Datasheet
153Kb / 14P
   2.5V / 3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2004 ??Rev. 5
MC10EP56 ONSEMI-MC10EP56_14 Datasheet
127Kb / 11P
   ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
April, 2014 ??Rev. 17
logo
Micrel Semiconductor
SY100EP56V MICREL-SY100EP56V Datasheet
478Kb / 8P
   3.3V/5V PECL/ECL 3GHz DUAL DIFFERENTIAL 2:1 MULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
85356 RENESAS-85356 Datasheet
807Kb / 16P
   2:1, Differential-to-3.3V Dual LVPECL/ECL Clock Multiplexer
2019
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS85356I ICST-ICS85356I Datasheet
238Kb / 14P
   2:1, DIFFERENTIAL-TO-3.3V DUAL LVPECL / ECL CLOCK MULTIPLEXER
logo
Integrated Device Techn...
MC100ES6056 IDT-MC100ES6056 Datasheet
1Mb / 9P
   2.5V, 3.3V ECL/LVPECL/LVDS DUAL DIFFERENTIAL 2:1 MULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
MC100ES6056 RENESAS-MC100ES6056 Datasheet
632Kb / 11P
   2.5V, 3.3V ECL/LVPECL/LVDS Dual Differential 2:1 Multiplexer
2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com