データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD3206BB データシート(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

部品番号 CD3206BB
部品情報  9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

CD3206BB データシート(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  CD3206BB Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors CD3206BB Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
FB2031
9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus+ transceiver
1995 May 25
5
LOGIC DIAGRAM
Decode
Out
In
46
45
OEB0
OEB1
47
OEA
14
A8
DQ
Clk
24
B8
38
18
LCAB
20
SEL0
28
30
32
34
36
BTL
TMS
TCK
TDI
TDO
42
44
22
21
(JTAG Boundary Scan pins)
LOGIC GND
=
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 51
BUS GND
=
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
BIAS V
=
48
VCC
=
23, 43, 49
BG VCC
=17
BG GND
=
19
DQ
E
MUX
A
⇒ B
QD
MUX
A
⇒ B
26
B7
12
A7
MUX
A
⇐ B
52
10
8
6
4
2
TTL
A1
MUX
A
⇒ B
MUX
A
⇐ B
B1
40
50
MUX
A
⇒ B
MUX
A
⇐ B
B0
DQ
Clk
DQ
E
DQ
Clk
DQ
E
D
Q
Clk
D
Q
E
D
Q
Clk
D
Q
E
D
Q
E
DQ
E
DQ
Clk
D
Q
Clk
D
Q
E
15
SEL1
16
LCBA
D
Q
Clk
MUX
A
⇐ B
A0
SG00061


同様の部品番号 - CD3206BB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
CD3207 PHILIPS-CD3207 Datasheet
148Kb / 14P
   7-bit Futurebus transceiver
1995 May 25
CD3207BB PHILIPS-CD3207BB Datasheet
148Kb / 14P
   7-bit Futurebus transceiver
1995 May 25
More results

同様の説明 - CD3206BB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
FBL2031 PHILIPS-FBL2031 Datasheet
165Kb / 16P
   9-bit BTL 3.3V latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
2000 Apr 18
FB2033 PHILIPS-FB2033 Datasheet
173Kb / 10P
   8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
1995 May 25
FBL22031 PHILIPS-FBL22031 Datasheet
168Kb / 16P
   9-bit BTL 3.3V latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver with 30W termination
2000 Apr 18
FBL22033 PHILIPS-FBL22033 Datasheet
147Kb / 14P
   3.3V BTL 8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
1999 Apr 15
FBL2033 PHILIPS-FBL2033 Datasheet
150Kb / 14P
   3.3V BTL 8-bit latched/registered/pass-thru universal transceiver
1999 Apr 15
logo
Texas Instruments
CY5474FCT543T TI-CY5474FCT543T Datasheet
73Kb / 9P
[Old version datasheet]   8-Bit Latched Registered Transceiver
logo
Cypress Semiconductor
CY54FCT543T CYPRESS-CY54FCT543T Datasheet
140Kb / 8P
   8-Bit Latched Registered Transceiver
logo
NXP Semiconductors
74F8962 PHILIPS-74F8962 Datasheet
97Kb / 10P
   9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
March 11, 1993
74F8965 PHILIPS-74F8965 Datasheet
119Kb / 11P
   9-Bit address/data Futurebus transceiver, ADT
December 19, 1990
FB2041 PHILIPS-FB2041 Datasheet
148Kb / 14P
   7-bit Futurebus transceiver
1995 May 25
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com