データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA3183M96 データシート(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

部品番号 CA3183M96
部品情報  High-VoltageTransistorArrays
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CA3183M96 データシート(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button CA3183M96 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation CA3183M96 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
FIGURE 23. VBE vs IC FOR ANY TRANSISTOR
FIGURE 24. VCE SAT vs IC FOR ANY TRANSISTOR
FIGURE 25. |VIO| vs IC FOR DIFFERENTIAL AMPLIFIER (Q1 AND Q2)
FIGURE 26. |IIO| vs IC FOR DIFFERENTIAL AMPLIFIER (Q1 AND Q2)
Typical Performance Curves DC Characteristics - CA3183 Series (Continued)
0.1
1.0
10
COLLECTOR CURRENT (mA)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
TA = 25
oC
TA = 70
oC
TA = 0
oC
10
100
COLLECTOR CURRENT (mA)
1.0
0.1
TA = 25
oC
hFE = 10
TA = 0
oC
VCE = 3V
TA = 25
oC
TA = 70
oC
0.1
1.0
0.1
1.0
10
COLLECTOR CURRENT (mA)
VCE = 3V
TA = 25
oC
0.1
1.0
0.1
1.0
10
COLLECTOR CURRENT (mA)
CA3146, CA3146A, CA3183, CA3183A


同様の部品番号 - CA3183M96

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
CA3183M96 INTERSIL-CA3183M96 Datasheet
121Kb / 12P
   High-Voltage Transistor Arrays
April 2000
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com