データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA3127MZ データシート(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

部品番号 CA3127MZ
部品情報  High Frequency NPN Transistor Array
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CA3127MZ データシート(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

  CA3127MZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CA3127MZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
FN662.5
June 5, 2006
CA3127
FIGURE 13. INPUT ADMITTANCE (Y11) vs COLLECTOR
CURRENT
FIGURE 14. OUTPUT ADMITTANCE (Y22) vs FREQUENCY
FIGURE 15. OUTPUT ADMITTANCE (Y22) vs COLLECTOR
CURRENT
FIGURE 16. FORWARD TRANSADMITTANCE (Y21) vs
COLLECTOR CURRENT
Typical Performance Curves (Continued)
b11
g11
8
7
6
5
4
3
2
1
0
110
0
2
3
4
5
678
9
TA = 25°C
VCE = 6V
f = 200MHz
9
COLLECTOR CURRENT (mA)
TA = 25°C
VCE = 6V
IC = 1mA
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
100M
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1G
FREQUENCY (Hz)
b22
g22
b22
g22
0.375
0.350
0.325
0.300
0.275
0.250
0.225
0.200
0.175
110
0
2
3
4
5
678
9
TA = 25°C
VCE = 6V
f = 200MHz
0.400
COLLECTOR CURRENT (mA)
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
2.8
11
12
θ21
80
60
40
20
110
0
2
3
4
56
78
9
TA = 25°C
VCE = 6V
f = 200MHz
COLLECTOR CURRENT (mA)
100
|Y21|
11
12
-20
-40
-60
-80
-100
0
CA3127


同様の部品番号 - CA3127MZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
CA3127MZ RENESAS-CA3127MZ Datasheet
455Kb / 9P
   High Frequency NPN Transistor Array
More results

同様の説明 - CA3127MZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
CA3127 INTERSIL-CA3127 Datasheet
60Kb / 7P
   High Frequency NPN Transistor Array
August 1996
logo
NEC
UPA102 NEC-UPA102 Datasheet
54Kb / 8P
   HIGH FREQUENCY NPN TRANSISTOR ARRAY
UPA103 NEC-UPA103 Datasheet
73Kb / 8P
   HIGH FREQUENCY NPN TRANSISTOR ARRAY
UPA104 NEC-UPA104 Datasheet
65Kb / 8P
   HIGH FREQUENCY NPN TRANSISTOR ARRAY
logo
Renesas Technology Corp
CA3127 RENESAS-CA3127 Datasheet
455Kb / 9P
   High Frequency NPN Transistor Array
logo
NEC
UPA101 NEC-UPA101 Datasheet
63Kb / 8P
   HIGH FREQUENCY NPN TRANSISTOR ARRAY
logo
Intersil Corporation
HS-6254RH INTERSIL-HS-6254RH Datasheet
31Kb / 3P
   Radiation Hardened Ultra High Frequency NPN Transistor Array
HFA3127 INTERSIL-HFA3127 Datasheet
54Kb / 7P
   Ultra High Frequency Transistor Array
February 1995
logo
Solid States Devices, I...
SPT3571 SSDI-SPT3571 Datasheet
496Kb / 4P
   HIGH FREQUENCY TRANSISTOR NPN
logo
Samsung semiconductor
MPS5179 SAMSUNG-MPS5179 Datasheet
34Kb / 1P
   NPN (HIGH FREQUENCY TRANSISTOR)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com