データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4006-B データシート(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

部品番号 1N4006-B
部品情報  1.0A RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

1N4006-B データシート(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  1N4006-B Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 1N4006-B Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 1N4006-B Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DS28002 Rev. 7 - 2
2 of 3
1N4001/L-1N4007/L
www.diodes.com
40
60
80
100
120
140
160
180
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
T , AMBIENT TEMPERATURE (ºC)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
A
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig.4 Typical Junction Capacitance
R
1.0
10
100
1.0
10
100
T = 25ºC
j
f = 1MHz
1N4001 - 1N4004
1N4005 - 1N4007
1.0
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
8.3ms Single half sine-wave
JEDEC Method
40
30
20
0
10
50
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.01
0.1
1.0
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig.2 Typical Forward Characteristics
F
10


同様の部品番号 - 1N4006-B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
1N4006-G COMCHIP-1N4006-G Datasheet
97Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
1N4006-G COMCHIP-1N4006-G Datasheet
61Kb / 2P
   General Purpose Silicon Rectifiers
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N4006-HF KEXIN-1N4006-HF Datasheet
794Kb / 2P
   Rectifier Diodes
logo
Frontier Electronics.
1N4006-LFR FRONTIER-1N4006-LFR Datasheet
130Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
1N4006-PJ PJSEMI-1N4006-PJ Datasheet
651Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIERS
More results

同様の説明 - 1N4006-B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
1N4001 DIODES-1N4001 Datasheet
59Kb / 2P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. E-2
1N4001 DIODES-1N4001_15 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
1N4001 DIODES-1N4001_2 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
logo
Vishay Siliconix
1N400X VISHAY-1N400X Datasheet
28Kb / 2P
   1.0A RECTIFIER
Rev. E-2
logo
Sanyo Semicon Device
DSM10 SANYO-DSM10 Datasheet
47Kb / 2P
   1.0A Power Rectifier
SB10-04A3 SANYO-SB10-04A3 Datasheet
65Kb / 3P
   40V, 1.0A Rectifier
logo
Zibo Seno Electronic En...
KBP101G ZSELEC-KBP101G Datasheet
338Kb / 2P
   1.0A BRIDGE RECTIFIER
1N4001 ZSELEC-1N4001 Datasheet
116Kb / 2P
   1.0A SILICON RECTIFIER
ER101 ZSELEC-ER101 Datasheet
136Kb / 2P
   1.0A SUPERFAST RECTIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
DSK10 SANYO-DSK10 Datasheet
31Kb / 2P
   1.0A Power Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com