データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMZ41 データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 KMZ41
部品情報  Magnetic field sensor
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

KMZ41 データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  KMZ41 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors KMZ41 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
2000 Apr 18
3
Philips Semiconductors
Preliminary specification
Magnetic field sensor
KMZ41
CIRCUIT DIAGRAM
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
VCC
bridge supply voltage
9V
Ptot
total power dissipation
90
mW
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Tbridge
bridge operating temperature
−40
+150
°C
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
Rth j-a
thermal resistance from junction to ambient
155
K/W
Fig.2 Simplified circuit diagram.
handbook, halfpage
GND1
87
6
5
12
3
4
MGD789
GND2
+VO2
+VO1
−VO1
−VO2
VCC2
VCC1


同様の部品番号 - KMZ41

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
KMZ41 NXP-KMZ41 Datasheet
78Kb / 10P
   Magnetic field sensor
Rev. 05-27 November 2006
KMZ41 NXP-KMZ41 Datasheet
244Kb / 10P
   Magnetic field sensor Accurate and reliable angle measurement
Rev. 6-18 November 2010
KMZ41 NXP-KMZ41_10 Datasheet
244Kb / 10P
   Magnetic field sensor Accurate and reliable angle measurement
Rev. 6-18 November 2010
More results

同様の説明 - KMZ41

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
KMZ43T PHILIPS-KMZ43T Datasheet
60Kb / 9P
   Magnetic field sensor
2003 Sep 15
KMZ52 PHILIPS-KMZ52 Datasheet
65Kb / 12P
   Magnetic Field Sensor
2000 Jun 09
KMZ50 PHILIPS-KMZ50 Datasheet
59Kb / 8P
   Magnetic field sensor
1998 Mar 24
KMZ51 PHILIPS-KMZ51 Datasheet
61Kb / 8P
   Magnetic field sensor
1998 Mar 24
KMZ41 NXP-KMZ41 Datasheet
78Kb / 10P
   Magnetic field sensor
Rev. 05-27 November 2006
KMZ43T NXP-KMZ43T Datasheet
68Kb / 8P
   Magnetic field sensor
Rev. 05-4 March 2009
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
MB60-12GM50-E2 PF-MB60-12GM50-E2 Datasheet
252Kb / 2P
   Magnetic field sensor
MB80-12GM50-E0-PUR PF-MB80-12GM50-E0-PUR Datasheet
131Kb / 1P
   Magnetic field sensor
MC60-12GM50-1N PF-MC60-12GM50-1N Datasheet
208Kb / 2P
   Magnetic field sensor
40FY28-33 PF-40FY28-33 Datasheet
231Kb / 2P
   Magnetic field sensor
40FY36-33 PF-40FY36-33 Datasheet
119Kb / 1P
   Magnetic field sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com