データシートサーチシステム |
|
LF398N データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
LF398N データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
4 / 5 page Philips Semiconductors Linear Products Product specification LF198/LF298/LF398 Sample-and-hold amplifiers August 31, 1994 882 TYPICAL DC PERFORMANCE CHARACTERISTICS JUNCTION TEMPERATURE ( °C) Input Bias Current Output Short Circuit Current Gain Error Hold Step Leakage Current Into Hold Capacitor Hold Step Input Voltage 100 10 1 0.1 0.01 25 20 15 10 5 0 –5 –10 –15 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 JUNCTION TEMPERATURE ( °C) 100pF 1000pF 0.01 µF 0.1 µF 1 µF HOLD CAPACITOR V+ = V– = 15V TJ = 25°C 100 10 1 10–1 10–2 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 JUNCTION TEMPERATURE ( °C) VS = ±15V VOUT = 0 HOLD MODE 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 SOURCING SINKING 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 –0.2 –0.4 –0.6 –0.8 –1 –15 –10 –5 0 5 10 15 INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 –15 –10 –5 0 5 10 15 TJ = 25°C TJ = 55°C TJ = 100°C TJ = 25°C RL = 10k SAMPLE MODE TYPICAL AC PERFORMANCE CHARACTERISTICS Acquisition Time Aperture Time Capacitor Hysteresis 1 10 100 1000 1% 0.1% 0.01% VIN = 0 TO ±10V TJ = 25°C HOLD CAPACITOR ( µF) 0.001 0.01 0.1 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 V+ = V– = 15V ∆VOUT ≤ 1mV NEGATIVE INPUT STEP ∆VIN = 10V POSITIVE INPUT STEP –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 JUNCTION TEMPERATURE ( °C) 100 10 1 0.1 100 10 1 0.1 SAMPLE TIME (ms) |
同様の部品番号 - LF398N |
|
同様の説明 - LF398N |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |