データシートサーチシステム |
|
KDZ36B データシート(PDF) 4 Page - Rohm |
|
KDZ36B データシート(HTML) 4 Page - Rohm |
4 / 5 page KDZ3.6B Diodes Rev.B 4/4 Electrical characteristic curves (Ta=25 °C) ZENER VOLTAGE:Vz(V) Vz-Iz CHARACTERISTICS REVERSE VOLTAGE:VR(V) VR-IR CHARACTERISTICS REVERSE VOLTAGE:VR(V) VR-Ct CHARACTERISTICS Vz DISPERSION MAP IR DISPERSION MAP Ct DISPERSION MAP ZENER CURRENT:Iz(mA) Zz-Iz CHARACTERISTICS f=1MHz 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 0 0.1 0.20.3 0.4 0.5 0.60.7 0.80.9 1 Ta=25℃ Ta=125℃ Ta=75℃ Ta=-25℃ Ta=150℃ 1 10 100 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 f=1MHz 0.001 0.01 0.1 1 10 100 012 34 Ta=150℃ Ta=125℃ Ta=75℃ Ta=-25℃ Ta=25℃ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Ta=25℃ VR=1.0V n=30pcs AVE:0.094nA 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 AVE:55.43pF Ta=25℃ VR=0V f=1MHz n=10pcs 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 AVE:3.813V Ta=25℃ IZ=40mA n=30pcs 10 100 1000 10000 0.1 1 10 ESD DISPERSION MAP 0 5 10 15 20 25 30 C=200pF R=0Ω C=100pF R=1.5kΩ C=150pF R=330Ω No break at 30kV |
同様の部品番号 - KDZ36B |
|
同様の説明 - KDZ36B |