データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL21400IU8Z データシート(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL21400IU8Z
部品情報  Programmable Temperature Slope Voltage Reference
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21400IU8Z データシート(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21400IU8Z Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL21400IU8Z Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
9
FN8091.0
December 14, 2006
FIGURE 9. INL, VREF AND TEMP SLOPE DAC
FIGURE 10. DNL, VREF AND TEMP SLOPE DAC
FIGURE 11. VOUT vs VREF CODE (m)
FIGURE 12. VOUT vs TEMP SENSE CODE (n), TA = -40°C AND
+85°C
FIGURE 13. VOUT vs IOUT (±1mA)
Typical Performance Curves (Continued)
-3
-2
-1
0
1
2
3
0
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
CODE
AT +25°C
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
CODE
AT +25°C
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
VREF REGISTER CODE (m)
At +25°C
TS REGISTER = 127d
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
0
15 30 45 60 75 90 105 120 135 15 0 165 180 195 210 225 240 255
+85°C
-40°C
VREF REGISTER = 255d
TS REGISTER CODE (n)
1.2
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
1.208
1.209
-1
-0.5
0
0.5
1
IOUT (mA)
VREF REGISTER = 255d
TS REGISTER = 127d
At +25°C
ISL21400


同様の部品番号 - ISL21400IU8Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
ISL21400IU8Z RENESAS-ISL21400IU8Z Datasheet
838Kb / 17P
   Programmable Temperature Slope Voltage Reference
ISL21400IU8Z-TK RENESAS-ISL21400IU8Z-TK Datasheet
838Kb / 17P
   Programmable Temperature Slope Voltage Reference
More results

同様の説明 - ISL21400IU8Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
ISL21400 RENESAS-ISL21400 Datasheet
838Kb / 17P
   Programmable Temperature Slope Voltage Reference
logo
AUK corp
A431X AUK-A431X Datasheet
375Kb / 6P
   Programmable Voltage Reference
logo
STMicroelectronics
TL431 STMICROELECTRONICS-TL431_07 Datasheet
243Kb / 13P
   Programmable Voltage Reference
logo
AUK corp
SL431XSF AUK-SL431XSF_1 Datasheet
346Kb / 6P
   Programmable Voltage Reference
SL431XM AUK-SL431XM Datasheet
384Kb / 4P
   Programmable Voltage Reference
logo
STMicroelectronics
TL1431 STMICROELECTRONICS-TL1431_05 Datasheet
267Kb / 13P
   Programmable Voltage Reference
logo
AUK corp
SL431X AUK-SL431X Datasheet
355Kb / 6P
   Programmable Voltage Reference
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SG431 KODENSHI-SG431 Datasheet
471Kb / 14P
   Programmable Voltage Reference
SR431 KODENSHI-SR431 Datasheet
467Kb / 14P
   Programmable Voltage Reference
logo
STMicroelectronics
TL431CCT STMICROELECTRONICS-TL431CCT Datasheet
939Kb / 21P
   Programmable voltage reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com