データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMB2222A データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FMB2222A
部品情報  NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FMB2222A データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FMB2222A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FMB2222A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FMB2222A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FMB2222A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FMB2222A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FMB2222A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FMB2222A Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
4
Typical Common Emitter Characteristics (f = 1.0kHz)
Common Emitter Characteristics
0
1020
30405060
0
2
4
6
8
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
V
= 10 V
CE
C
T
= 25 C
A
o
hoe
h re
h fe
h ie
Common Emitter Characteristics
0
20406080
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
T - AMBIENT TEMPERATURE ( C)
V
= 10 V
CE
A
I = 10 mA
C
hoe
hre
hfe
hie
o
Common Emitter Characteristics
0
5
10
15
20
25
30
35
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
V
- COLLECTOR VOLTAGE (V)
CE
T
= 25 C
A
o
hoe
h re
h fe
h ie
I = 10 mA
C
NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
(continued)


同様の部品番号 - FMB2222A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FMB2222A FAIRCHILD-FMB2222A Datasheet
61Kb / 5P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
More results

同様の説明 - FMB2222A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FMB100 FAIRCHILD-FMB100 Datasheet
44Kb / 3P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
logo
ON Semiconductor
FMBA06 ONSEMI-FMBA06 Datasheet
161Kb / 7P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
1998
logo
Fairchild Semiconductor
FFB3904 FAIRCHILD-FFB3904_1 Datasheet
99Kb / 7P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
BC847BS FAIRCHILD-BC847BS Datasheet
199Kb / 3P
   NPN Multi-chip General Purpose Amplifier
BC847S FAIRCHILD-BC847S Datasheet
51Kb / 5P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
FFB2222A FAIRCHILD-FFB2222A Datasheet
61Kb / 5P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
FMBA06 FAIRCHILD-FMBA06 Datasheet
53Kb / 4P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC847S KEXIN-KC847S Datasheet
42Kb / 1P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
FMB200 FAIRCHILD-FMB200 Datasheet
50Kb / 4P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FFB2907A FAIRCHILD-FFB2907A_1 Datasheet
90Kb / 7P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com