データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLU3105PBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRLU3105PBF
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLU3105PBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRLU3105PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLU3105PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRLR/U3105PbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
30
T , Case Temperature ( C)
°
C
Fig 10. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T , Junction Temperature
( C)
J
°
V
=
I
=
GS
D
10V
25A


同様の部品番号 - IRLU3105PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLU3105PBF IRF-IRLU3105PBF Datasheet
327Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

同様の説明 - IRLU3105PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com