データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLR3915PBF データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRLR3915PBF
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR3915PBF データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRLR3915PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR3915PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IRLR/U3915PbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs+ Cgd, CdsSHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
10
20
30
40
50
60
70
0
2
4
6
8
10
12
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I
=
D
30A
V
= 11V
DS
V
= 27V
DS
V
= 44V
DS
0.1
1
10
100
1000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 175
C
J
°
T = 25
C
J
°
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec


同様の部品番号 - IRLR3915PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR3915PBF IRF-IRLR3915PBF Datasheet
328Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRLR3915PBF IRF-IRLR3915PBF Datasheet
328Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRLR3915PBF IRF-IRLR3915PBF_15 Datasheet
328Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRLR3915PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com