データシートサーチシステム |
|
MC10EL58D データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor |
|
MC10EL58D データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor |
6 / 20 page ECLSOIC8EVB http://onsemi.com 6 J3 J4 J2 R2 50 W R3 50 W J7 J6 C1 0.01 mF GND C4 0.1 mF C2 0.01 mF GND C3 0.1 mF VCC VEE DUT Pin 4 Pin 3 Pin 2 Pin 1 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Figure 5. Configuration 2 Schematic (Optional) Table 5. Configuration 2 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Device J1 R1 J2 R2 J3 R3 J4 R4 C2 C3 J6 R6 J7 R7 C1 C4 MC10EL04D/MC100EL04D MC10EL07D/MC100EL07D MC10EL16D/MC100EL16D* MC100LVEL16D* MC10EP16D/MC100EP16D* MC100EP16FD* MC100LVEP160* No No Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes MC10EP16TD/MC100EP16TD* MC100EP16VAD* MC100EP16VBD* MC100EP16VSD* MC100EP16VTD* NB6L160D *See Appendix for additional or modification to the current configuration |
同様の部品番号 - MC10EL58D |
|
同様の説明 - MC10EL58D |