データシートサーチシステム |
|
MC100ELT20D データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor |
|
MC100ELT20D データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor |
7 / 20 page ECLSOIC8EVB http://onsemi.com 7 J3 J4 J2 R7 50 W J7 J6 C1 0.01 mF GND C4 0.1 mF C2 0.01 mF GND C3 0.1 mF VCC VEE DUT Pin 4 Pin 3 Pin 2 Pin 1 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 J1 Figure 6. Configuration 3 Schematic R6 50 W Table 6. Configuration 3 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Device J1 R1 J2 R2 J3 R3 J4 R4 C2 C3 J6 R6 J7 R7 C1 C4 MC10EL11D/MC100EL11D MC10EL12D/MC100EL12D MC10EL89D/MC100EL89D MC100LVEL11D MC100LVEL12D Yes No Yes No Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes MC10EP11D/MC100EP11D MC100EP89D MC100LVEP11D NB6L11D |
同様の部品番号 - MC100ELT20D |
|
同様の説明 - MC100ELT20D |