データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM-1256 データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 LM-1256
部品情報  16횞16 matrix displays
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM-1256 データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  LM-1256_1 Datasheet HTML 1Page - Rohm LM-1256_1 Datasheet HTML 2Page - Rohm LM-1256_1 Datasheet HTML 3Page - Rohm LM-1256_1 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LM-1256 Series
LED displays
Rev.C
3/3
Electrical and optical characteristics (Ta=25
°C)
Single-color type
Parameter
Symbol
Red
∗1
Conditions
Min.
Typ. Max.
2.5
1.75
660
25
100
IF
=20mA
VR
=3V
IF
=20mA
IF
=20mA
VF
IR
λP
LB1
Forward voltage
Reverse current
peak wavelength
Spectral half-
power bandwidth
Not designed for radiation resistance.
∆λ
−−
−−
Unit
V
µA
nm
nm
∗1 IF = 20mA
Luminous intensity
Color
Red
∗1
Type
LB1
Min.
22
Typ.
56
Max.
Unit
mcd
Note :
∗1Measured at IF = 20mA


同様の部品番号 - LM-1256_1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LM-1256 ROHM-LM-1256 Datasheet
111Kb / 4P
   16 x 16 matrix displays
More results

同様の説明 - LM-1256_1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ELM-2081SURWA ETC1-ELM-2081SURWA Datasheet
216Kb / 5P
   Dot Matrix Displays
logo
QT Optoelectronics
GMA2875C QT-GMA2875C Datasheet
591Kb / 7P
   2.0 5X7 DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Fairchild Semiconductor
GMA7175C FAIRCHILD-GMA7175C Datasheet
545Kb / 6P
   0.7 5X7 DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Rohm
LM-2035 ROHM-LM-2035 Datasheet
65Kb / 3P
   5 x 7 matrix displays
logo
QT Optoelectronics
GMA8475C QT-GMA8475C Datasheet
601Kb / 7P
   1.2 5X7 DOT MATRIX DISPLAYS
GMA7175C QT-GMA7175C Datasheet
519Kb / 5P
   0.7 5X7 DOT MATRIX DISPLAYS
GMA2885C QT-GMA2885C Datasheet
577Kb / 7P
   2.3 5X8 DOT MATRIX DISPLAYS
GMA2888C QT-GMA2888C Datasheet
595Kb / 7P
   2.3 8X8 DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Rohm
LM-2256 ROHM-LM-2256_1 Datasheet
146Kb / 5P
   16 x 16 matrix displays
logo
QT Optoelectronics
GMA7175CA QT-GMA7175CA Datasheet
508Kb / 5P
   0.7 5X7 DOT MATRIX DISPLAYS
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com