データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM-2035 データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 LM-2035
部品情報  5 x 7 matrix display
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM-2035 データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  LM-2035 Datasheet HTML 1Page - Rohm LM-2035 Datasheet HTML 2Page - Rohm LM-2035 Datasheet HTML 3Page - Rohm LM-2035 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LM-2035 Series
LED displays
Rev.C
2/3
Pin assignments (Top view)
Pin No.6
Pin No.7
Pin No.1
Pin No.12
Single color type
Internal circuit schematic
Single color type
1
Pin No.
Pin No.
6
5
4
9
2
11
12
3107
8
Absolute maximum ratings (Ta=25
°C)
Single – color type
Parameter
Symbol
Unit
LB∗2
MB
Red
Green
mW/dot
mA/dot
mA/dot
V
PD
IF
IFP
VR
Topr
Tstg
Power dissipation
Forward current
Peak forward current
Reverse voltage
Operating temperature
Storage temperature
75
30
80∗1
60∗1
5
42
15
5
−25 to +75
−30 to +85
−25 to +60
−30 to +85
1 Pulse width 1msec duty 1 / 5
2 High-luminance red
C
C


同様の部品番号 - LM-2035

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LM-2035 ROHM-LM-2035 Datasheet
65Kb / 3P
   5 x 7 matrix displays
More results

同様の説明 - LM-2035

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
DLO4135 OSRAM-DLO4135 Datasheet
252Kb / 4P
   5 x 7 Dot Matrix Intelligent Display
logo
LUMEX INC.
LDM-2124757NI LUMEX-LDM-2124757NI Datasheet
117Kb / 2P
   5 x 7 DOT MATRIX LED DISPLAY
logo
Lite-On Technology Corp...
LTP-757KR LITEON-LTP-757KR Datasheet
149Kb / 5P
   0.7inch (17.22mm) matrix height 5 x 7 dot matrix display
logo
List of Unclassifed Man...
C-3570X ETC-C-3570X Datasheet
93Kb / 1P
   1.2 INCH, 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY
logo
Epson Company
C-5570H EPSON-C-5570H Datasheet
95Kb / 1P
   2.0 INCH, 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY
logo
Lucky Light Electronic
KWM-19571 LUCKY-LIGHT-KWM-19571 Datasheet
58Kb / 1P
   5 x 7 Dot Matrix (1.9mm Dot) LED Display
KWM-30571 LUCKY-LIGHT-KWM-30571 Datasheet
58Kb / 1P
   5 x 7 Dot Matrix (3.0mm Dot) LED Display
KWM-30572 LUCKY-LIGHT-KWM-30572 Datasheet
58Kb / 1P
   5 x 7 Dot Matrix (3.0mm Dot) LED Display
KWM-50571 LUCKY-LIGHT-KWM-50571 Datasheet
58Kb / 1P
   5 x 7 Dot Matrix (5.0mm Dot) LED Display
logo
Rohm
LM-2035 ROHM-LM-2035 Datasheet
65Kb / 3P
   5 x 7 matrix displays
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com