データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM-2256LB1 データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 LM-2256LB1
部品情報  16 x 16 matrix displays
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM-2256LB1 データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  LM-2256LB1 Datasheet HTML 1Page - Rohm LM-2256LB1 Datasheet HTML 2Page - Rohm LM-2256LB1 Datasheet HTML 3Page - Rohm LM-2256LB1 Datasheet HTML 4Page - Rohm LM-2256LB1 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LM-2256 Series
LED displays
Rev.B
4/4
Electrical and optical characteristics (Ta=25
°C)
Single – color type
Parameter
Symbol
Red
Conditions
Min.
Typ. Max.
2.5
1.75
660
25
100
IF
=20mA
VR
=3V
IF
=20mA
IF
=20mA
VF
IR
λP
LB1
Forward voltage
Forward current
Peak wavelength
Spectral half-
power bandwidth
Unit
V
µA
nm
nm
Not designed for radiation resistance.
∆λ
−−
−−
Parameter
Symbol
Green
Conditions
Min.
Typ. Max.
2.8
2.1
563
40
100
IF
=10mA
VR
=3V
IF
=10mA
IF
=10mA
VF
IR
λP
∆λ
MB
Unit
V
µA
nm
nm
Forward voltage
Forward current
Peak wavelength
Spectral half-
power bandwidth
−−
−−
Not designed for radiation resistance.
Dual – color type
Parameter
Symbol
Red
Green
Unit
Conditions
Min.
Typ. Max. Min.
Typ. Max.
2.8
V
µA
nm
nm
2.1
2.8
2
635
40
100
563
40
100
IF=10mA
VR
=3V
IF
=10mA
IF
=10mA
VF
IR
λP
∆λ
MUB
Forward voltage
Reverse current
Peak wavelength
Spectral half-
power bandwidth
Not designed for radiation resistance.
−−
−−
Luminous intensity
Color
Red
Red
Green
Type
LB1
MUB
Min.
36
0.22
Typ.
72
0.63
0.56
1.6
Max.
Unit
mcd
mcd
mcd
Note : Measured at IF = 10mA (LB1 : IF=20mA)


同様の部品番号 - LM-2256LB1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LM-2256 ROHM-LM-2256 Datasheet
99Kb / 4P
   16 x 16 matrix displays
More results

同様の説明 - LM-2256LB1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LM-1256 ROHM-LM-1256 Datasheet
111Kb / 4P
   16 x 16 matrix displays
LM-2256 ROHM-LM-2256 Datasheet
99Kb / 4P
   16 x 16 matrix displays
LUM-256HMU356 ROHM-LUM-256HMU356 Datasheet
54Kb / 2P
   16 x 16 dot matrix unit
LUM-256HML350 ROHM-LUM-256HML350 Datasheet
54Kb / 2P
   16 x 16 dot matrix unit
logo
LUMEX INC.
LCM-H01602DSF-C LUMEX-LCM-H01602DSF-C Datasheet
249Kb / 2P
   16 X 2 LCD Matrix
logo
Rohm
LM-2512 ROHM-LM-2512 Datasheet
79Kb / 3P
   16 x 32 matrix display
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD16S1Y SHOUDING-SD16S1Y Datasheet
3Mb / 20P
   GB2312 standard 16 X 16 dot matrix chip
logo
Rohm
LUM-512HML320 ROHM-LUM-512HML320 Datasheet
56Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HU351 ROHM-LUM-512HU351 Datasheet
94Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HMU309 ROHM-LUM-512HMU309 Datasheet
55Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com