データシートサーチシステム |
|
TL084AM データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
TL084AM データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 12 page TL084 - TL084A - TL084B 4/12 THD Total Harmonic Distortion (Tamb = +25°C), f= 1kHz, RL = 2kΩ,CL = 100pF, Av = 20dB, Vo = 2Vpp 0.01 0.01 % en Equivalent Input Noise Voltage RS = 100Ω, f = 1KHz 15 15 ∅m Phase Margin 45 45 degrees Vo1/Vo2 Channel Separation Av = 100 120 120 dB 1. The input bias currents are junction leakage currents which approximately double for every 10°C increase in the junction temperature. Symbol Parameter TL084I,M,AC,AI,AM, BC,BI,BM TL084C Unit Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. nV Hz ------------ |
同様の部品番号 - TL084AM |
|
同様の説明 - TL084AM |