データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF320LSPBF データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRF320LSPBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF320LSPBF データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRF320LSPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF320LSPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
IRF3205S/LPbF
8
www.irf.com
N ote: "P " in as s em bly line
pos ition indicates "L ead-F ree"
F 530S
T H IS IS AN IR F 5 30 S W IT H
L OT COD E 8024
AS S E M B L E D ON WW 02, 2000
IN T H E ASSE M B L Y L IN E "L "
AS S E M B L Y
LOT COD E
IN T E R N AT ION AL
RE CT IF IE R
LOGO
PAR T N U M B E R
DAT E CO D E
Y E AR 0 = 2000
WE E K 02
LIN E L
OR
F 530S
A = AS SE M B L Y SIT E CO D E
W EEK 0 2
P = D E S IG N AT E S L E AD -F R E E
PR O D U CT (O P T ION AL )
RE CT IF IE R
IN T E R N AT ION AL
LOGO
LOT COD E
AS S E M B L Y
Y E AR 0 = 2000
DAT E CO DE
PAR T N U M B E R
D2Pak Part Marking Information (Lead-Free)
D2Pak Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)


同様の部品番号 - IRF320LSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
IRF320 SAMSUNG-IRF320 Datasheet
213Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF320 FAIRCHILD-IRF320 Datasheet
164Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 3.0 A, 350-400 V
logo
Intersil Corporation
IRF320 INTERSIL-IRF320 Datasheet
67Kb / 7P
   2.8A and 3.3A, 350V and 400V, 1.8 and 2.5 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF320 NJSEMI-IRF320 Datasheet
137Kb / 3P
   2.8A and 3.3A, 350V and 400V, 1.8 and 2.5 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF320 ISC-IRF320 Datasheet
48Kb / 2P
   Static Drain-Source On-Resistance
More results

同様の説明 - IRF320LSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com