データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA1516B データシート(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA1516B
部品情報  24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1516B データシート(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  TDA1516B Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1516B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
July 1994
5
Philips Semiconductors
Product specification
24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio
power amplifier
TDA1516BQ
Fig.2 Power derating curve.


同様の部品番号 - TDA1516B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1516CQ PHILIPS-TDA1516CQ Datasheet
68Kb / 10P
   24 W BTL car radio power amplifier
July 1994
logo
American Microsemicondu...
TDA1516Q AMMSEMI-TDA1516Q Datasheet
11Kb / 1P
   Dual-Channel Audio Power/Output Amplifier
More results

同様の説明 - TDA1516B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1518BQ PHILIPS-TDA1518BQ Datasheet
80Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1515BQ PHILIPS-TDA1515BQ Datasheet
80Kb / 10P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1510AQ PHILIPS-TDA1510AQ Datasheet
96Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
January 1992
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1519A PHILIPS-TDA1519A Datasheet
141Kb / 14P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA8564Q PHILIPS-TDA8564Q Datasheet
81Kb / 15P
   2 x 24 W BTL or 4 x 12 W single-ended car radio power amplifier
February 1995
TDA8561Q PHILIPS-TDA8561Q Datasheet
117Kb / 24P
   2 x 24 W BTL or 4 x 12 W single-ended car radio power amplifier
1999 Jun 30
TDA1552Q PHILIPS-TDA1552Q Datasheet
83Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1552Q-N4112 PHILIPS-TDA1552Q-N4112 Datasheet
66Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1516CQ PHILIPS-TDA1516CQ Datasheet
68Kb / 10P
   24 W BTL car radio power amplifier
July 1994
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com