データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA1522 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA1522
部品情報  Stereo cassette head preamplifier and equalizer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1522 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1522 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA1522 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
1996 Feb 26
10
Philips Semiconductors
Product specification
Stereo cassette head
preamplifier and equalizer
TDA1522
APPLICATION INFORMATION
Fig.9 Simple mute application.
handbook, full pagewidth
MLD343
AMP 1
SUPPLY
&
MUTE
AMP 2
feedback 1
R fb1
feedback 2
R fb2
TDA1522
R L1
C c1
Vo1
R L2
4.7 k
10
µF
4.7 k
10
µF
C c2
Vo2
VP
9
8
5
1
7
6
4
3
2
C201
22 nF
R201
R202
C101
22 nF
R101
5.6 k
140 k
R102
8.2
5.6 k
140 k
8.2
R
150 k
C202
Vi1
Vi2
R
= 300
S1
L
= 80 mH
S1
R
= 300
S2
L
= 80 mH
S2
C102
220
µF
220
µF
1
µF
output 1
output 2
m
MUTE
SWITCH


同様の部品番号 - TDA1522

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
TDA1520A ETC1-TDA1520A Datasheet
198Kb / 6P
   20W Hi-Fi Audio Amplifier
TDA1520AQ ETC1-TDA1520AQ Datasheet
198Kb / 6P
   20W Hi-Fi Audio Amplifier
TDA1520B ETC-TDA1520B Datasheet
234Kb / 6P
   20 W HI FI AUDIO POWER AMLIFIER
TDA1520BQ ETC-TDA1520BQ Datasheet
234Kb / 6P
   20 W HI FI AUDIO POWER AMLIFIER
logo
NXP Semiconductors
TDA1521 PHILIPS-TDA1521 Datasheet
150Kb / 14P
   2 x 12 W hi-fi audio power amplifier
July 1994
More results

同様の説明 - TDA1522

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1523 PHILIPS-TDA1523 Datasheet
121Kb / 16P
   Stereo cassette head preamplifier and equalizer
1996 Feb 26
logo
Sony Corporation
CXA1198AP SONY-CXA1198AP Datasheet
283Kb / 13P
   STEREO CASSETTE DECK RECORDING EQUALIZER
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M51162 MITSUBISHI-M51162 Datasheet
449Kb / 7P
   RECORDINGIPLAYBACK PREAMPLIFIER FOR STEREO CASSETTE TAPE RECORDER
logo
Sony Corporation
CXA1597M SONY-CXA1597M Datasheet
411Kb / 22P
   Recording Equalizer Amplifier for Stereo Cassette Decks
CXA1495P SONY-CXA1495P Datasheet
505Kb / 20P
   RECORDING EQUALIZER AMPLIFIER FOR STEREO CASSETTE DECKS
CXA1398P SONY-CXA1398P Datasheet
526Kb / 20P
   RECORDING EQUALIZER IC FOR STEREO CASSETTE DECK
CXA1578P SONY-CXA1578P Datasheet
496Kb / 20P
   RECORDING EQUALIZER AMPLIFIER FOR STEREO CASSETTE DECKS
CXA1598M SONY-CXA1598M Datasheet
502Kb / 26P
   Recording Equalizer Amplifier for Stereo Cassette Decks
logo
Panasonic Semiconductor
AN7353S PANASONIC-AN7353S Datasheet
46Kb / 3P
   Record Equalizer Amp. for Stereo Cassette Deck
logo
Sony Corporation
CXA1579P SONY-CXA1579P Datasheet
494Kb / 20P
   RECORDING EQUALIZER AMPLIFIER FOR STEREO CASSETTE DECKS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com