データシートサーチシステム |
|
TDA1551 データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
TDA1551 データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 17 page July 1994 6 Philips Semiconductors Preliminary specification 2 x 22 W BTL car radio power amplifier with diagnostic facility TDA1551Q LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum System (IEC134) QUALITY SPECIFICATION Electrostatic handling. THERMAL RESISTANCE SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT Supply voltage VP operating voltage − 18 V VP non-operating voltage − 30 V load dump protect − 45 V IOSM non-repetitive peak output current − 6A IORM repetitive peak output current − 4A Tstg storage temperature range −55 150 °C Tc crystal temperature − 150 °C VPsc AC/DC short-circuit safe voltage − 18 V energy handling capability at outputs (VP = 0) − 200 mJ VPr reverse polarity − 6V Ptot total power dissipation − 60 W SYMBOL PINS MIN. MAX. UNIT Human body model; RS = 1500 Ω; C = 100 pF Ves 1, 2, 14, 15, 16, and 17 −1.5 +1.5 kV other −2 +2kV Machine model; RS = 0 Ω; C = 200 pF Ves 1, 2, 14, 15, 16, and 17 −100 +100 V other −200 +200 V SYMBOL PARAMETER THERMAL RESISTANCE Rth j-c from junction to case (Fig.3) 1.5 K/W Rth j-a from junction to ambient in free air 40 K/W |
同様の部品番号 - TDA1551 |
|
同様の説明 - TDA1551 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |