データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA1554 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA1554
部品情報  4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1554 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1554 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1554 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
May 1992
10
Philips Semiconductors
Product specification
4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power
amplifier
TDA1554Q
PACKAGE OUTLINE
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT243-1
0
5
10 mm
scale
D
L
E
A
c
A2
L 3
Q
w M
b p
1
d
D
Z
e
e
x
h
117
j
Eh
non-concave
95-03-11
97-12-16
DBS17P: plastic DIL-bent-SIL power package; 17 leads (lead length 12 mm)
SOT243-1
view B: mounting base side
m
2
e
v M
B
UNIT
A
e 1
A2
bp
cD(1)
E(1)
Z (1)
de
Dh
LL3
m
mm
17.0
15.5
4.6
4.2
0.75
0.60
0.48
0.38
24.0
23.6
20.0
19.6
10
2.54
v
0.8
12.2
11.8
1.27
e 2
5.08
2.4
1.6
Eh
6
2.00
1.45
2.1
1.8
3.4
3.1
4.3
12.4
11.0
Q
j
0.4
w
0.03
x


同様の部品番号 - TDA1554

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1554Q NXP-TDA1554Q Datasheet
97Kb / 11P
   4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
May 1992
More results

同様の説明 - TDA1554

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1554Q NXP-TDA1554Q Datasheet
97Kb / 11P
   4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
May 1992
TDA1558Q PHILIPS-TDA1558Q Datasheet
100Kb / 11P
   2 x 22 W or 4 x 11 W single-ended car radio power amplifier
May 1992
TDA1555Q PHILIPS-TDA1555Q Datasheet
112Kb / 11P
   4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier with distortion detector
May 1992
TDA1519CJ NXP-TDA1519CJ Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
TDA1519A PHILIPS-TDA1519A Datasheet
141Kb / 14P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA8564Q PHILIPS-TDA8564Q Datasheet
81Kb / 15P
   2 x 24 W BTL or 4 x 12 W single-ended car radio power amplifier
February 1995
TDA8561Q PHILIPS-TDA8561Q Datasheet
117Kb / 24P
   2 x 24 W BTL or 4 x 12 W single-ended car radio power amplifier
1999 Jun 30
TDA1517ATW PHILIPS-TDA1517ATW Datasheet
132Kb / 20P
   8 W BTL or 2 x 4 W SE power amplifier
2001 Apr 17
TDA8512J PHILIPS-TDA8512J Datasheet
165Kb / 24P
   26 W BTL and 2 x 13 W SE or 4 x 13 W SE power amplifier
2001 Nov 16
TDA8511J PHILIPS-TDA8511J Datasheet
80Kb / 16P
   4 x 13 W single-ended power amplifiers
2000 Mar 10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com