データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA1560Q データシート(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA1560Q
部品情報  40 W car radio high power amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1560Q データシート(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1560Q Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1560Q Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
1996 May 14
8
Philips Semiconductors
Product specification
40 W car radio high power amplifier
TDA1560Q
Fig.3 Class-B/class-H pin voltage level.
handbook, halfpage
0
3
2
1
0
40
80
160
MCD332 - 1
120
V17
(V)
o
Tvj ( C)
95%
50%
5%
Fig.4 Switching levels of mode select switch.
handbook, halfpage
8
7
6
5
4
3
2
1
0
V16
(V)
Class - H
Class - B
Mute
Standby
MCD331 - 1
VP
8.5


同様の部品番号 - TDA1560Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1561 PHILIPS-TDA1561 Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1561Q PHILIPS-TDA1561Q Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1562 PHILIPS-TDA1562 Datasheet
124Kb / 20P
   70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility
1998 Apr 07
TDA1562Q PHILIPS-TDA1562Q Datasheet
124Kb / 20P
   70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility
1998 Apr 07
TDA1562Q NXP-TDA1562Q Datasheet
129Kb / 24P
   70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility
2003 Feb 12
More results

同様の説明 - TDA1560Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA1020 PHILIPS-TDA1020 Datasheet
69Kb / 9P
   12 W car radio power amplifier
November 1982
TDA8571J PHILIPS-TDA8571J Datasheet
256Kb / 20P
   4 x 40 W BTL quad car radio power amplifier
1998 Mar 13
TDA1516CQ PHILIPS-TDA1516CQ Datasheet
68Kb / 10P
   24 W BTL car radio power amplifier
July 1994
TDA1565TH PHILIPS-TDA1565TH Datasheet
236Kb / 27P
   High efficiency 2 x 40 W / 2 ohm stereo car radio power amplifier
2004 Jan 27
logo
STMicroelectronics
TDA7391PD STMICROELECTRONICS-TDA7391PD_11 Datasheet
243Kb / 12P
   32 W bridge car radio amplifier
TDA2003AH STMICROELECTRONICS-TDA2003AH Datasheet
589Kb / 19P
   10 W car radio audio amplifier
TDA2003AV STMICROELECTRONICS-TDA2003AV Datasheet
589Kb / 19P
   10 W car radio audio amplifier
TDA7391PD STMICROELECTRONICS-TDA7391PD_08 Datasheet
171Kb / 11P
   32 W bridge car radio amplifier
TDA2003A STMICROELECTRONICS-TDA2003A Datasheet
589Kb / 19P
   10 W car radio audio amplifier
TDA2003LG STMICROELECTRONICS-TDA2003LG Datasheet
197Kb / 8P
   10 W car radio audio amplifier
September 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com